công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIHU3N50D-E3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SIHU3N50D-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SIHU3N50D-E3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Fig. 14 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
VGS = 10 V*
VDD
ISD
Driver gate drive
D.U.T. ISD waveform
D.U.T. VDS waveform
Inductor crurent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
* VGS = 5 V for logic level devices
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
RG
VDD
• dV/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by duty factor "D"
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
SIHU3N50D-E3
7


Số phần tương tự - SIHU3N50D-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SiHU3N50D-E3 VISHAY-SiHU3N50D-E3 Datasheet
187Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
Rev. A, 02-Apr-12
More results

Mô tả tương tự - SIHU3N50D-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9NC60 VBSEMI-9NC60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AP10N70P-A VBSEMI-AP10N70P-A Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
STF6N60M2 VBSEMI-STF6N60M2 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
2SK2645 VBSEMI-2SK2645 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AOT10N60 VBSEMI-AOT10N60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
4N60KL-TM3-T VBSEMI-4N60KL-TM3-T Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
6N65G-TA3-T VBSEMI-6N65G-TA3-T Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AM9N65P VBSEMI-AM9N65P Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
NDD02N60Z-1G VBSEMI-NDD02N60Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
NDD04N50Z-1G VBSEMI-NDD04N50Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
02N60S5 VBSEMI-02N60S5 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com