công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK3N40S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK3N40S
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V N-Channel MOSFETs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK3N40S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK3N40S Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK3N40S Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK3N40S Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK3N40S Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK3N40S Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTK3N40S Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
2019. 09. 27
6/6
Revision No : 0
FTK3N40S


Số phần tương tự - FTK3N40S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK3N40D FS-FTK3N40D Datasheet
642Kb / 6P
   400V N-Channel MOSFETs
FTK3N40I FS-FTK3N40I Datasheet
642Kb / 6P
   400V N-Channel MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - FTK3N40S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK3N40D FS-FTK3N40D Datasheet
642Kb / 6P
   400V N-Channel MOSFETs
logo
Shindengen Electric Mfg...
P23F40HP2FM SHINDENGEN-P23F40HP2FM Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFETs 400V, 23A, N-channel
logo
Fairchild Semiconductor
IRF710-713 FAIRCHILD-IRF710-713 Datasheet
147Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 2.25A, 350-400V
IRF350-353 FAIRCHILD-IRF350-353 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
2N6759 FAIRCHILD-2N6759 Datasheet
138Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350V/400V
2N6767 FAIRCHILD-2N6767 Datasheet
140Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
IRF340-343 FAIRCHILD-IRF340-343 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 10A, 350V/400V
IRF330-333 FAIRCHILD-IRF330-333 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350 V/400V
logo
Intersil Corporation
IRFR320 INTERSIL-IRFR320 Datasheet
55Kb / 7P
   3.1A, 400V, 1.800 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF340 NJSEMI-IRF340 Datasheet
89Kb / 2P
   400V, N-CHANNEL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com