công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK1N60P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK1N60P
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK1N60P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK1N60P Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd FTK1N60P Datasheet HTML 7Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS(cont.)
101
10-1
10-2
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Max. Safe Operating Area
102
1ms
101
100
100
μs
10ms
DC
100
103
Operation in This Area is
Limited by RDS(on)
Tc=25
TJ=150
Single Pulse
75
100
150
1.2
Max. Drain Current vs. Case Temperature
0.0
125
50
25
0.9
0.6
0.3
2017. 1. 28
7/7
Revision No : 0
Power MOSFET
FTK1N60P / F / D / I / S
-100
Junction Temperature, TJ ( ˚C )
-50
50
200
*Notes:
1. VGS = 0V
2. ID = 250 μA
100
150
1.2
Breakdown Voltage vs Temperature
0
1.1
1.0
0.9
0.8
-100
Junction Temperature, TJ ( ˚C )
-50
50
100
150
3.0
On-Resistance vs Temperature
0
2.0
1.0
0.5
0.0
1.5
2.5
*Notes:
1. VGS = 10V
2. ID = 0.6A
200
Case Temperature, TC ( ˚C )
Square Wave Pulse Duration, t1 (sec)
Thermal Response
100
10-5
100
10-1
10-4
10-3
10-2
10-1
101
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Single pulse
*Notes:
1. θJC (t) = 3.13 ˚C/W Max.
2. Duty Factor, D = t1/t2
3. TJM -TC = PDM X θJC (t)
PDM
t1
t2


Số phần tương tự - FTK1N60P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK1N60 FS-FTK1N60 Datasheet
222Kb / 7P
   1.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK1N60L FS-FTK1N60L Datasheet
222Kb / 7P
   1.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FTK1N60P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK1N60 FS-FTK1N60 Datasheet
222Kb / 7P
   1.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
2N60 UTC-2N60 Datasheet
142Kb / 8P
   2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK7N60P FS-FTK7N60P Datasheet
248Kb / 6P
   7.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK10N60PD FS-FTK10N60PD Datasheet
373Kb / 7P
   10 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
1N60A UTC-1N60A Datasheet
139Kb / 8P
   0.5 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK7N60PD FS-FTK7N60PD Datasheet
248Kb / 6P
   7.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
1N60 UTC-1N60 Datasheet
143Kb / 8P
   1.2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
15N60 UTC-15N60 Datasheet
165Kb / 6P
   15 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2N60P FS-FTK2N60P Datasheet
301Kb / 7P
   2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7N60 UTC-7N60 Datasheet
145Kb / 7P
   7.4 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com