công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A23160DGSTE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS5A23160DGSTE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A23160DGSTE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS5A23160DGSTE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
TS5A23160
0.9 W DUAL SPDT ANALOG SWITCH
5V/3.3V 2CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SCDS210 – AUGUST 2005
www.ti.com
11
TYPICAL PERFORMANCE
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Figure 1. ron vs VCOM
VCOM (V)
V+ = 1.8 V
V+ = 2.5 V
V+ = 3.3 V
V+ = 5 V
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
01234
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = −40°C
VCOM (V)
Figure 2. ron vs VCOM (V+ = 3.3 V)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
123
456
TA = −40°C
TA = 85°C
TA = 25°C
VCOM (V)
V+ = 5 V
Figure 3. ron vs VCOM
−40
−20
0
20
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
Temperature (
°C)
Figure 4. Leakage Current vs Temperature
NO/NC (off)
COM (on)
NO/NC (on)
−500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
Temperature (
°C)
Figure 5. Leakage Current vs Temperature
NO/NC
(pwroff)
COM
(pwroff)
Bias Voltage (V)
Figure 6. Charge Injection (QC) vs VCOM
.5
1
0
.5
1
.5
2
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
01
2
3
456
COM1−NC1
COM1−NO1
COM2−NC2
COM2−NO2
COM1−NO1
COM2−NC2
COM2−NO2
COM1−NC1


Số phần tương tự - TS5A23160DGSTE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23160DGSTE4 TI-TS5A23160DGSTE4 Datasheet
543Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160DGSTE4 TI1-TS5A23160DGSTE4 Datasheet
528Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS5A23160DGSTE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23160 TI-TS5A23160_09 Datasheet
543Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160 TI1-TS5A23160_14 Datasheet
528Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159 Datasheet
386Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI-TS5A3154 Datasheet
286Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.9-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI1-TS5A3154_14 Datasheet
963Kb / 29P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI-TS5A3154_15 Datasheet
913Kb / 28P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI-TS5A3159A Datasheet
514Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3160 TI-TS5A3160 Datasheet
395Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI-TS5A4624 Datasheet
329Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3153 TI-TS5A3153 Datasheet
277Kb / 21P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com