công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1035 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện 2SA1035
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN epitaxial planer type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SA1035 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  2SA1035 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SA1035 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SA1035 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
Transistor
2SC2405, 2SC2406
NV — VCE
NV — IC
NV — IC
NV — Rg
NV — Rg
1
3
10
30
100
0
300
240
120
180
60
I
C=1mA
G
V=80dB
Function=RIAA
4.7k
R
g=100kΩ
22k
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
0.01
0.03
0.1
0.3
1
0
160
120
40
100
140
80
20
60
V
CE=10V
G
V=80dB
Function=FLAT
4.7k
R
g=100kΩ
22k
Collector current I
C
(mA)
0.01
0.03
0.1
0.3
1
0
300
240
120
180
60
V
CE=10V
G
V=80dB
Function=RIAA
4.7k
R
g=100kΩ
22k
Collector current I
C
(mA)
1
3
10
30
100
0
160
120
40
100
140
80
20
60
V
CE=10V
G
V=80dB
Function=FLAT
0.1mA
I
C=1mA
0.5mA
Signal source resistance R
g
(k
Ω)
1
3
10
30
100
0
300
240
120
180
60
V
CE=10V
G
V=80dB
Function=RIAA
0.1mA
I
C=1mA
0.5mA
Signal source resistance R
g
(k
Ω)


Số phần tương tự - 2SA1035

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SA1035 PANASONIC-2SA1035 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planer type
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1035 KEXIN-2SA1035 Datasheet
37Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Type
2SA1035-HF KEXIN-2SA1035-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SA1035-R KEXIN-2SA1035-R Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SA1035-R-HF KEXIN-2SA1035-R-HF Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SA1035

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD2184 PANASONIC-2SD2184 Datasheet
38Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
2SC3313 PANASONIC-2SC3313 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
2SC4656 PANASONIC-2SC4656 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SC1980 PANASONIC-2SC1980 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1820A PANASONIC-2SD1820A Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
UN921MJ PANASONIC-UN921MJ Datasheet
315Kb / 18P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SC1215 PANASONIC-2SC1215 Datasheet
62Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD874 PANASONIC-2SD874 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD0602A PANASONIC-2SD0602A Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1819A PANASONIC-2SD1819A Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1820 PANASONIC-2SD1820 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com