công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD10M440L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

tên linh kiện PD10M440L
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET MODULE Dual 70A 450V/500V
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD10M440L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD10M440L Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD10M440L Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD10M440L Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD10M440L Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PD10M44xL
108.0


Số phần tương tự - PD10M440L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
PD10M440L NIEC-PD10M440L Datasheet
117Kb / 3P
   70A 450~500V
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
PD10M440L KSS-PD10M440L Datasheet
478Kb / 3P
   MOSFET
logo
Nihon Inter Electronics...
PD10M440L NIEC-PD10M440L_1 Datasheet
117Kb / 3P
   70A 450~500V
logo
National Instruments Co...
PD10M440L NI-PD10M440L_15 Datasheet
117Kb / 3P
   70A 450節?00V
More results

Mô tả tương tự - PD10M440L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
PD10M440H NIEC-PD10M440H Datasheet
67Kb / 3P
   MOSFET MODULE DUAL 85A 450V/500V
PD4M440L NIEC-PD4M440L Datasheet
130Kb / 4P
   MOSFET MODULE Dual 30A 450V/500V
PD7M440H NIEC-PD7M440H Datasheet
66Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A 450V/500V
PD7M440L NIEC-PD7M440L Datasheet
128Kb / 4P
   MOSFET MODULE Dual 50A 450V/550V
PD10M440L NIEC-PD10M440L_1 Datasheet
117Kb / 3P
   70A 450~500V
PDM505HA NIEC-PDM505HA Datasheet
67Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A/500V
PDM505HC NIEC-PDM505HC Datasheet
113Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 50A/500V
PDM1405HA NIEC-PDM1405HA Datasheet
70Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 140A/500V
PD4M440H NIEC-PD4M440H Datasheet
64Kb / 3P
   MOSFET MODULE Dual 30A 450/500V
logo
Fairchild Semiconductor
2N6761 FAIRCHILD-2N6761 Datasheet
137Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 4.5A, 450V/500V
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com