công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1061N45W6F bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1061N45W6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Voltage Detector
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1061N45W6F bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM1061N45W6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM1061N45W6F Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
11/21
STM1061
MAXIMUM RATING
Stressing the device above the rating listed in the
Absolute Maximum Ratings” table may cause per-
manent damage to the device. These are stress
ratings only and operation of the device at these or
any other conditions above those indicated in the
Operating sections of this specification is not im-
plied. Exposure to Absolute Maximum Rating con-
ditions for extended periods may affect device
reliability. Refer also to the STMicroelectronics
SURE Program and other relevant quality docu-
ments.
Table 3. Absolute Maximum Ratings
Note: 1. Reflow at peak temperature of 255°C to 260°C for < 30 seconds (total thermal budget not to exceed 180°C for between 90 to 150
seconds).
Symbol
Parameter
Value
Unit
TSTG
Storage Temperature (VCC Off, VBAT Off)
–55 to 150
°C
TSLD
(1)
Lead Solder Temperature for 10 seconds
260
°C
VIO
Input or Output Voltage
–0.3 to VCC +0.3
V
VCC
Supply Voltage
0.7 to 6.0
V
IO
Output Current
20
mA
PD
Power Dissipation
320
mW


Số phần tương tự - STM1061N45W6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1061NXXW6F STMICROELECTRONICS-STM1061NXXW6F Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
STM1061NXXWX6F STMICROELECTRONICS-STM1061NXXWX6F Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
More results

Mô tả tương tự - STM1061N45W6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7M6118 PERICOM-PT7M6118 Datasheet
531Kb / 11P
   Low Power Voltage Detector
PT7M6418 PERICOM-PT7M6418 Datasheet
393Kb / 12P
   Low Power Voltage Detector
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM70XX HMSEMI-HM70XX Datasheet
1Mb / 11P
   Low Power Voltage Detector
HM61XX HMSEMI-HM61XX Datasheet
1Mb / 12P
   Low Power Voltage Detector
logo
STMicroelectronics
STM1061 STMICROELECTRONICS-STM1061_06 Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4400A AKM-AP4400A Datasheet
490Kb / 12P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
Silicon Standard Corp.
SS6680 SSC-SS6680 Datasheet
570Kb / 10P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
Catalyst Semiconductor
CAT808 CATALYST-CAT808 Datasheet
193Kb / 8P
   Low-Power Precision Voltage Detector
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4400AEC AKM-AP4400AEC Datasheet
363Kb / 11P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AP4400A HUAXINAN-AP4400A Datasheet
493Kb / 12P
   Ultra Low Power Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com