công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1061N21WX6F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1061N21WX6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Voltage Detector
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1061N21WX6F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM1061N21WX6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM1061N21WX6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
5/21
STM1061
Figure 5. N-Channel Open Drain Output Block Diagram
Figure 6. STM1061N Active-Low, Open Drain Hardware Hookup
AI10482
VCC
R1
R2
R3
VSS
+
VREF
VOUT
AI10484
VCC
VIN
+
VSS
VCC
MCU
STM1061N
(Open Drain)
DC/DC
Converter
OUT
3.6V
VOUT
VSS
VSS
Suspend
Regulated 3V


Số phần tương tự - STM1061N21WX6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1061NXXW6F STMICROELECTRONICS-STM1061NXXW6F Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
STM1061NXXWX6F STMICROELECTRONICS-STM1061NXXWX6F Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
More results

Mô tả tương tự - STM1061N21WX6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7M6118 PERICOM-PT7M6118 Datasheet
531Kb / 11P
   Low Power Voltage Detector
PT7M6418 PERICOM-PT7M6418 Datasheet
393Kb / 12P
   Low Power Voltage Detector
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM70XX HMSEMI-HM70XX Datasheet
1Mb / 11P
   Low Power Voltage Detector
HM61XX HMSEMI-HM61XX Datasheet
1Mb / 12P
   Low Power Voltage Detector
logo
STMicroelectronics
STM1061 STMICROELECTRONICS-STM1061_06 Datasheet
193Kb / 23P
   Low Power Voltage Detector
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4400A AKM-AP4400A Datasheet
490Kb / 12P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
Silicon Standard Corp.
SS6680 SSC-SS6680 Datasheet
570Kb / 10P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
Catalyst Semiconductor
CAT808 CATALYST-CAT808 Datasheet
193Kb / 8P
   Low-Power Precision Voltage Detector
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4400AEC AKM-AP4400AEC Datasheet
363Kb / 11P
   Ultra Low Power Voltage Detector
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AP4400A HUAXINAN-AP4400A Datasheet
493Kb / 12P
   Ultra Low Power Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com