công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM2520SRC09 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện KM2520SRC09
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

KM2520SRC09 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  KM2520SRC09 Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation KM2520SRC09 Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation KM2520SRC09 Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation KM2520SRC09 Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA9883
REV NO: V.2
DATE:FEB/16/2003
PAGE: 2 OF 4
APPROVED:J.LU
CHECKED:Allen Liu
DRAWN:S.J.HOU
Electrical / Optical Characteristics at TA=25
°°°°°C
Absolute Maximum Ratings at TA=25
°°°°°C
Note:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Selection Guide
Note:
1.
θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
d
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
Sd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S
d
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S
d
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
Sd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
Ss
t
i
n
Us
t
i
n
U
s
t
i
n
U
s
t
i
n
Us
t
i
n
U
n
o
i
t
a
p
i
s
s
i
d
r
e
w
o
P
0
0
1W
m
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
C
D
0
3A
m
]
1
[
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P
5
5
1A
m
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
R
5V
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
/
g
n
i
t
a
r
e
p
O
0
4
-
°
5
8
+
o
T
C
°C
.
o
N
t
r
a
P.
o
N
t
r
a
P
.
o
N
t
r
a
P
.
o
N
t
r
a
P.
o
N
t
r
a
Pe
c
i
De
c
i
D e
c
i
D e
c
i
De
c
i
De
p
y
T
s
n
e
Le
p
y
T
s
n
e
L
e
p
y
T
s
n
e
L
e
p
y
T
s
n
e
Le
p
y
T
s
n
e
L
)
d
c
m
(
v
I)
d
c
m
(
v
I
)
d
c
m
(
v
I
)
d
c
m
(
v
I)
d
c
m
(
v
I
A
m
0
2
@
g
n
i
w
e
i
Vg
n
i
w
e
i
V
g
n
i
w
e
i
V
g
n
i
w
e
i
Vg
n
i
w
e
i
V
e
l
g
n
A
.
n
i
M.
n
i
M .
n
i
M .
n
i
M.
n
i
M.
p
y
T.
p
y
T
.
p
y
T
.
p
y
T.
p
y
T
2
/
1
θ
22
/
1
θ
2 2
/
1
θ
2 2
/
1
θ
22
/
1
θ
2
9
0
C
R
S
0
2
5
2
M
K)
s
A
l
A
a
G
(
D
E
R
T
H
G
I
R
B
R
E
P
U
SR
A
E
L
C
R
E
T
A
W0
1
10
0
0
2
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
Sr
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
Pe
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D.
p
y
T.
p
y
T
.
p
y
T
.
p
y
T.
p
y
T.
x
a
M.
x
a
M
.
x
a
M
.
x
a
M.
x
a
Ms
t
i
n
Us
t
i
n
U
s
t
i
n
U
s
t
i
n
Us
t
i
n
Us
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
i
t
i
d
n
o
C
t
s
e
T
λ
k
a
e
p
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
k
a
e
Pd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S0
6
6m
nIF
A
m
0
2
=
λ D
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
e
t
a
n
i
m
o
Dd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S0
4
6m
nIF
A
m
0
2
=
λ
2
/
1
h
t
d
i
w
-
f
l
a
H
e
n
i
L
l
a
r
t
c
e
p
Sd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S0
2m
nIF
A
m
0
2
=
Ce
c
n
a
t
i
c
a
p
a
Cd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S5
4F
pV F
z
H
M
1
=
f
;
V
0
=
V F
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
Fd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S5
8
.
15
.
2V
IF
A
m
0
2
=
IR
t
n
e
r
r
u
C
e
s
r
e
v
e
Rd
e
R
t
h
g
i
r
B
r
e
p
u
S0
1A
uV R
V
5
=


Số phần tương tự - KM2520SRC09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
KM2520SRC03 KINGBRIGHT-KM2520SRC03 Datasheet
440Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
More results

Mô tả tương tự - KM2520SRC09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
AM2520EF-4ID KINGBRIGHT-AM2520EF-4ID Datasheet
381Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
logo
Gilway Technical Lamp
GHB-GW20-R GILWAY-GHB-GW20-R Datasheet
142Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
logo
Kingbright Corporation
AM27SEC09 KINGBRIGHT-AM27SEC09 Datasheet
138Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27SGC09 KINGBRIGHT-AM27SGC09 Datasheet
302Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520SGC08 KINGBRIGHT-AM2520SGC08 Datasheet
112Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27ID09 KINGBRIGHT-AM27ID09 Datasheet
123Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27MBCK09 KINGBRIGHT-AM27MBCK09 Datasheet
122Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27MGC09 KINGBRIGHT-AM27MGC09 Datasheet
303Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27SYC03 KINGBRIGHT-AM27SYC03 Datasheet
122Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520MGC03 KINGBRIGHT-AM2520MGC03_07 Datasheet
282Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520SYC03 KINGBRIGHT-AM2520SYC03_05 Datasheet
120Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com