công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD6NK50Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD6NK50Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 500V - 0.93 ohm - 5.6A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD6NK50Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD6NK50Z Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD6NK50Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
STP6NK50Z - STF6NK50Z - STD6NK50Z
6/12
Maximum Avalanche Energy vs Temperature
Normalized BVDSS vs Temperature
Source-drain Diode Forward Characteristics
Normalized On Resistance vs Temperature
Normalized Gate Thereshold Voltage vs Temp.


Số phần tương tự - STD6NK50Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD6NK50Z STMICROELECTRONICS-STD6NK50Z Datasheet
404Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.93ohm - 5.6A TO-220/TO-220FP/DPAK
STD6NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STD6NK50ZT4 Datasheet
404Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.93ohm - 5.6A TO-220/TO-220FP/DPAK
More results

Mô tả tương tự - STD6NK50Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD6NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STD6NK50ZT4 Datasheet
404Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.93ohm - 5.6A TO-220/TO-220FP/DPAK
STP4NK50Z STMICROELECTRONICS-STP4NK50Z Datasheet
664Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP10NK50Z STMICROELECTRONICS-STP10NK50Z Datasheet
505Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.55??- 9A TO-220 / TO-220FP Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP5NK60Z STMICROELECTRONICS-STP5NK60Z_02 Datasheet
585Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.2W - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP5NK60Z STMICROELECTRONICS-STP5NK60Z Datasheet
477Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V - 1.2ohm - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP11NK50Z STMICROELECTRONICS-STP11NK50Z Datasheet
585Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.48ohm - 10A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP9NK50Z STMICROELECTRONICS-STP9NK50Z Datasheet
572Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 0.72ohm - 7.2A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
June 2002
STP9NK50Z STMICROELECTRONICS-STP9NK50Z_04 Datasheet
580Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 0.72W - 7.2A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP7NK40Z STMICROELECTRONICS-STP7NK40Z Datasheet
605Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V-0.85ohm-5.4A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com