công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM-12B-903 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện FM-12B-903
Giải thích chi tiết về linh kiện  High output, Sealed type, High reliability
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FM-12B-903 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FM-12B-903 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Piezo Buzzer
FM-12B-900TYPE
FEATURES:
High output
q
Sealed type
q
High reliability
q
DIMENSIONS: (Unit: mm)
CHARACTERISTICS:
ELECTRICAL SPECIFICATIONS :
Model No.
FM-12B-900
FM-12B-900(A)
FM-12B-901
FM-12B-901(A)
FM-12B-903
FM-12B-903(A)
FM-12B-905
FM-12B-905(A)
FM-12B-907
FM-12B-907(A)
Min. Sound Pressure
Level (dB)
80 /12VDC/60cm-900~907 90 /12VDC/60cm-900(A)~907(A)
Rated Voltage ( VDC)
12
Operating Voltage (VDC)
6 ~ 28
Max. Consumption (mA)
20 /12VDC 900~907
32 /12VDC 900A~907A
Oscillating Frequency
(kHz)
2.9
0.5
Tone Nature
Continuous
Fast Pulse
Slow Pulse
Continuous+
Fast pulse
Continuous+
Slow pulse
Operating Temperature
(ºC)
-20 ~ +70
Weight (g)
35
Case Material/Colour
ABS/Black
PACKING INFORMATION :
Packing :
200 pcs per export carton
Carton Size :
47 X 30.5 X 31 cm
G. Weight :
10.5 kgs
N. Weight :
7 kgs
FM-12B-900TYPE
file:///F|/¶«·½µç×Ópdf/p04_25.htm (1 of 2) [2003-5-15 11:39:42]


Số phần tương tự - FM-12B-903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FM-1200-50 ETC2-FM-1200-50 Datasheet
32Kb / 1P
   DC AMMETER SHUNTS DERIVADORES DE CORRIENTE (SHUNTS)
FM-1288 ETC2-FM-1288 Datasheet
760Kb / 60P
   High Performance Voice Processor for Automotive Handsfree
version 1.8
FM-12C ETC1-FM-12C Datasheet
203Kb / 1P
   Highouput, High reliability
FM-12C-900 ETC1-FM-12C-900 Datasheet
203Kb / 1P
   Highouput, High reliability
FM-12C-900L ETC1-FM-12C-900L Datasheet
203Kb / 1P
   Highouput, High reliability
More results

Mô tả tương tự - FM-12B-903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
UWR6-10WA-SERIES MURATA-UWR6-10WA-SERIES Datasheet
189Kb / 6P
   Single Output, High Reliability
UWR14-20WA-SERIES MURATA-UWR14-20WA-SERIES Datasheet
192Kb / 6P
   Single Output, High Reliability
logo
Rohm
MTZ_J_SERIES ROHM-MTZ_J_SERIES Datasheet
54Kb / 4P
   Glass sealed envelope. (MSD), High reliability
logo
Nichicon corporation
PCR NICHICON-PCR Datasheet
1Mb / 2P
   Chip Type, High Reliability
logo
List of Unclassifed Man...
P7010 ETC1-P7010 Datasheet
109Kb / 5P
   High Reliability Digital Output IC
logo
Vishay Siliconix
SFH610A VISHAY-SFH610A_18 Datasheet
192Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
Rev. 2.5, 28-Mar-18
VO617A VISHAY-VO617A_15 Datasheet
207Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability
Rev. 2.5, 27-Aug-15
SFH617A VISHAY-SFH617A_15 Datasheet
172Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability
Rev. 2.4, 31-Aug-15
logo
Nichicon corporation
GYB_18 NICHICON-GYB_18_08 Datasheet
786Kb / 2P
   Chip Type, 105째C High Reliability
GYC NICHICON-GYC Datasheet
745Kb / 2P
   Chip Type, 135째C High Reliability
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com