công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KFG5616U1A-DIB5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KFG5616U1A-DIB5
Giải thích chi tiết về linh kiện  OneNAND Specification FLASH MEMORY
Download  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KFG5616U1A-DIB5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KFG5616U1A-DIB5 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 113 page
background image
OneNAND256(KFG5616x1A-xxB5)
FLASH MEMORY
7
OneNAND
‚ is a monolithic integrated circuit with a NAND Flash array using a NOR Flash interface. This device includes control
logic, a NAND Flash array, and 3KB of internal BufferRAM. The BufferRAM reserves 1KB for boot code buffering (BootRAM) and 2KB
for data buffering (DataRAM), split between 2 independent buffers. It has a x16 Host Interface and a random access time speed of
~76ns.
The device operates up to a maximum host-driven clock frequency of 54MHz for synchronous reads at Vcc(or Vccq. Refer to chapter
4.2) with minimum 4-clock latency. Below 40MHz it is accessible with minimum 3-clock latency. Appropriate wait cycles are deter-
mined by programmable read latency.
OneNAND provides for multiple sector read operations by assigning the number of sectors to be read in the sector counter
register. The device includes one block-sized OTP (One Time Programmable) area that can be used to increase system security or
to provide identification capabilities.
1.6
General Overview


Số phần tương tự - KFG5616U1A-DIB5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KFG5616U1A-DIB6 SAMSUNG-KFG5616U1A-DIB6 Datasheet
1Mb / 113P
   OneNAND Specification FLASH MEMORY
More results

Mô tả tương tự - KFG5616U1A-DIB5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KFG5616Q1A-DEB6 SAMSUNG-KFG5616Q1A-DEB6 Datasheet
1Mb / 113P
   OneNAND Specification FLASH MEMORY
KFG2816Q1M SAMSUNG-KFG2816Q1M Datasheet
1Mb / 87P
   OneNAND SPECIFICATION
logo
Microchip Technology
PIC18F2XK20 MICROCHIP-PIC18F2XK20 Datasheet
544Kb / 42P
   Flash Memory Programming Specification
03/26/09 2009
PIC18LF2XK22 MICROCHIP-PIC18LF2XK22 Datasheet
545Kb / 42P
   Flash Memory Programming Specification
01/05/10 2010
PIC16F87 MICROCHIP-PIC16F87_1 Datasheet
402Kb / 24P
   Flash Memory Programming Specification
2002 - 2003
PIC18LF2X MICROCHIP-PIC18LF2X Datasheet
593Kb / 44P
   Flash Memory Programming Specification
11/29/11 2012
PIC16F72 MICROCHIP-PIC16F72_1 Datasheet
151Kb / 14P
   FLASH Memory Programming Specification
2002
logo
Samsung semiconductor
K9XXG08UXB SAMSUNG-K9XXG08UXB Datasheet
564Kb / 36P
   FLASH MEMORY
KFM1216Q2M SAMSUNG-KFM1216Q2M Datasheet
1Mb / 88P
   FLASH MEMORY
K9F1208U0C SAMSUNG-K9F1208U0C Datasheet
685Kb / 38P
   FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com