công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD95NH02LT4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD95NH02LT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 24V - 0.0039ohm - 80A DPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD95NH02LT4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STD95NH02LT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD95NH02LT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
1/11
September 2004
STD95NH02L
N-CHANNEL 24V - 0.0039
Ω - 80A DPAK
ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET™ MOSFET
Table 1: General Features
s
TYPICAL RDS(on) = 0.0039Ω @ 10 V
s
CONDUCTION LOSSES REDUCED
s
SWITCHING LOSSES REDUCED
DESCRIPTION
The STD95NH02L is based on the latest genera-
tion of ST’s proprietary STripFET™ technology. An
innovative layout enables the device to also exhibit
extremely low gate charge for the most demanding
requirements in high-frequency DC-DC convert-
ers. It’s therefore ideal for high-density converters
in Telecom and Computer applications.
APPLICATIONS
s
SPECIFICALLY DESIGNED AND OPTIMISED
FOR HIGH EFFICIENCY DC/DC
CONVERTERS
Table 2: Order Codes
Figure 1: Package
Figure 2: Internal Schematic Diagram
TYPE
VDSS
RDS(on)
ID
STD95NH02L
24 V
< 0.005
80(*) A
DPAK
1
3
TO-252
(Suffix “T4”)
PART NUMBER
MARKING
PACKAGE
PACKAGING
STD95NH02LT4
D95NH02L
DPAK
TAPE & REEL
Rev. 2


Số phần tương tự - STD95NH02LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD95NH02LT4 STMICROELECTRONICS-STD95NH02LT4 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.005239ohm - 80A - DPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD95NH02LT4 VBSEMI-STD95NH02LT4 Datasheet
903Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S)175 C MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD95NH02LT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD95NH02L STMICROELECTRONICS-STD95NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.005239ohm - 80A - DPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
STD95NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD95NH02L-1 Datasheet
343Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0039廓 - 80A - DPAK - IPAK Ultra low gate charge STripFET??Power MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL Datasheet
655Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.010ohm - 40A DPAK/IPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL_06 Datasheet
505Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.010ohm - 40A - DPAK/IPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.0044ohm - 80A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L Datasheet
498Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0044 ohm - 80A DPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD25NF10 STMICROELECTRONICS-STD25NF10 Datasheet
437Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.033ohm - 25A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STW80NF10 STMICROELECTRONICS-STW80NF10 Datasheet
251Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.012ohm - 80A TO-247 LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STD15NF10 STMICROELECTRONICS-STD15NF10 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.060ohm- 23A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
STD40NF02L STMICROELECTRONICS-STD40NF02L Datasheet
47Kb / 6P
   N-CHANNEL 20V - 0.01 ohm - 40A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com