công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM2964C25 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SM2964C25
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Micro-controller
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SM2964C25 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SM2964C25 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2964C25 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
December 1998
Specifications subject to change without notice,contact your sales representatives for the most recent information.
9/15
Ver1.0
PID 2964 08/00
SyncMOS Technologies Inc.
SM2964
I/O Ports Timing
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
inputs P0,P1
sampled
sampled
inputs P2,P3
Output by
Mov Px,Src
RxD at Serial Port
Shift Clock
(Mode 0)
current data
next data
sampled
X1
Timing Critical, Requirement of External Clock (Vss=0.0V is assumed)
Vdd-0.5V
0.45V
70%Vdd
20%Vdd-0.1V
TCHCL
TCLCL
TCHCX
TCLCH
TCLCX
Tm.I
External Program Memory Read Cycle
#PSEN
ALE
PORT 0
PORT 2
TPLPH
TLHLL
TLLPL
TAVLL
TLLAX
TPXIX
TPXIZ
TAVIV
TPLAZ
TPLIV
A0 - A7
Instruction. IN
A0 - A7
A8 - A15
A8 - A15


Số phần tương tự - SM2964C25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM2965 ETC-SM2965 Datasheet
506Kb / 23P
   8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER WITH 64KB FLASH & 1K BYTE RAM EMBEDED
SM2965IHH ETC-SM2965IHH Datasheet
506Kb / 23P
   8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER WITH 64KB FLASH & 1K BYTE RAM EMBEDED
SM2965IHHK ETC-SM2965IHHK Datasheet
506Kb / 23P
   8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER WITH 64KB FLASH & 1K BYTE RAM EMBEDED
More results

Mô tả tương tự - SM2964C25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mosel Vitelic, Corp
MSU2956 MOSEL-MSU2956 Datasheet
68Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
MSU2955 MOSEL-MSU2955 Datasheet
71Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
MSU2957 MOSEL-MSU2957 Datasheet
70Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
logo
Micon Design Technology...
MDT10P57 MDTIC-MDT10P57 Datasheet
156Kb / 13P
   8-bit micro-controller
logo
RAIO Technology Inc.
RA8900 RAIO-RA8900 Datasheet
158Kb / 9P
   8-Bit Micro-Controller
RA8917 RAIO-RA8917 Datasheet
124Kb / 11P
   8-Bit Micro-Controller
logo
Micon Design Technology...
MDT10P05 MDTIC-MDT10P05 Datasheet
151Kb / 16P
   8-bit micro-controller
MDT2030CF MDTIC-MDT2030CF Datasheet
225Kb / 14P
   8-bit micro-controller
MDT10P7401 MDTIC-MDT10P7401 Datasheet
246Kb / 24P
   8-bit micro-controller
MDT10P7212 MDTIC-MDT10P7212 Datasheet
100Kb / 14P
   8-bit micro-controller
MDT10P73BA MDTIC-MDT10P73BA Datasheet
145Kb / 22P
   8-bit micro-controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com