công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC1D32BNE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Schneider Electric

tên linh kiện LC1D32BNE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TeSys D contactor 3P 32A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

LC1D32BNE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  LC1D32BNE Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric LC1D32BNE Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric LC1D32BNE Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric LC1D32BNE Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Package 2 Weight
16.01 lb(US) (7.261 kg)
Package 2 Height
5.91 in (15 cm)
Package 2 width
11.81 in (30 cm)
Package 2 Length
15.75 in (40 cm)
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
End of Life Information
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and
never end up in rubbish bins.
Halogen content performance
Halogen free plastic parts & cables product
Contractual warranty
Warranty
18 months
4


Số phần tương tự - LC1D32BNE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LC1D32B7 ETC2-LC1D32B7 Datasheet
64Kb / 1P
   Contactor (TeSys D) Non-Reversing, 32A(AC3) 50A(AC1), 3-Pole (3 NO)
logo
Schneider Electric
LC1D32BD SCHNEIDER-LC1D32BD Datasheet
167Kb / 5P
   TeSys D IEC contactor, 32 A, 3 P, 20 HP at 480 VAC, nonreversing, 24 VDC coil
LC1D32BL SCHNEIDER-LC1D32BL Datasheet
134Kb / 5P
   TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 24 V DC coil
More results

Mô tả tương tự - LC1D32BNE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
LC1D38BNE SCHNEIDER-LC1D38BNE Datasheet
124Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 38A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC
LC1D25BNE SCHNEIDER-LC1D25BNE Datasheet
124Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 25A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC
LC1D32EHE SCHNEIDER-LC1D32EHE Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 32A AC-3 up to 440V coil 48-130V AC/DC
LC1D32KUE SCHNEIDER-LC1D32KUE Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 32A AC-3 up to 440V coil 100-250V AC/DC
LC1D65ABNE SCHNEIDER-LC1D65ABNE Datasheet
123Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 65A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC coil EverLink
LC1D40ABNE SCHNEIDER-LC1D40ABNE Datasheet
123Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 40A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC EverLink
LC1D50ABNE SCHNEIDER-LC1D50ABNE Datasheet
122Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 50A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC EverLink
LC1D38EHE SCHNEIDER-LC1D38EHE Datasheet
124Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 38A AC-3 up to 440V coil 48-130V AC/DC
LC1D25KUE SCHNEIDER-LC1D25KUE Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 25A AC-3 up to 440V coil 100-250V AC/DC
LC1D25EHE SCHNEIDER-LC1D25EHE Datasheet
124Kb / 4P
   TeSys D contactor 3P 25A AC-3 up to 440V coil 48-130V AC/DC
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com