công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC1D18BNE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Schneider Electric

tên linh kiện LC1D18BNE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TeSys D Green IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 24-60 VAC/VDC coil
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

LC1D18BNE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  LC1D18BNE Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric LC1D18BNE Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric LC1D18BNE Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric LC1D18BNE Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Package 2 Weight
14.09 lb(US) (6.392 kg)
Package 2 Height
5.91 in (15 cm)
Package 2 width
11.81 in (30 cm)
Package 2 Length
15.75 in (40 cm)
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
End of Life Information
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and
never end up in rubbish bins.
Halogen content performance
Halogen free plastic parts & cables product
Contractual warranty
Warranty
18 months
4


Số phần tương tự - LC1D18BNE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
LC1D18B7 SCHNEIDER-LC1D18B7 Datasheet
142Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 24 V 50/60 Hz coil
LC1D18BD SCHNEIDER-LC1D18BD Datasheet
151Kb / 5P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 24 VDC coil
LC1D18BL SCHNEIDER-LC1D18BL Datasheet
126Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, low consumption 24 VDC coil
More results

Mô tả tương tự - LC1D18BNE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
LC1D18ND SCHNEIDER-LC1D18ND Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 60 VDC coil
LC1D18BD SCHNEIDER-LC1D18BD Datasheet
151Kb / 5P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 24 VDC coil
LC1D09BNE SCHNEIDER-LC1D09BNE Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D Green IEC contactor, 9 A, 3 P, 5 HP at 480 VAC, nonreversing, 24-60 VAC/VDC coil
LC1D12BNE SCHNEIDER-LC1D12BNE Datasheet
124Kb / 4P
   TeSys D Green IEC contactor, 12 A, 3 P, 7.5 HP at 480 VAC, nonreversing, 24-60 VAC/VDC coil
LC1D18T7 SCHNEIDER-LC1D18T7 Datasheet
112Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 480 VAC 50/60 Hz coil
LC1D18SD SCHNEIDER-LC1D18SD Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 72 VDC coil
LC1D18JD SCHNEIDER-LC1D18JD Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 12 VDC coil
LC1D18CD SCHNEIDER-LC1D18CD Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 36 VDC coil
LC1D18ED SCHNEIDER-LC1D18ED Datasheet
126Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 48 VDC coil
LC1D18GD SCHNEIDER-LC1D18GD Datasheet
125Kb / 4P
   TeSys D IEC contactor, 18 A, 3 P, 10 HP at 480 VAC, nonreversing, 125 VDC coil
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com