công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X3G-OH047 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện X3G-OH047
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic field sensor
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

X3G-OH047 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button X3G-OH047 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors X3G-OH047 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Fig 8.
Geometrical dimensions of frame
019aab727
B
Ø195
Ø3.175 h6 (2×)
R (2×)
216
B01
ejector marks and sprue marks on this side
below the surface min 0.05 max 0.2
79.42
4 ±0.3
71.5 ±0.3
148
2
216
1B
R1 max
0.8
A
60°
20
+2
0
2.5
+0.05
0
30°
30°
A
1
B
0.2
0.2
B
0.2
B
2
B
0.2


Số phần tương tự - X3G-OH047

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujikura Ltd.
X3GM-3001MPGSR FUJIKURA-X3GM-3001MPGSR Datasheet
269Kb / 3P
   Pre-amplified/3V Excitation/Gauge
X3GM-3050KPGSR FUJIKURA-X3GM-3050KPGSR Datasheet
269Kb / 3P
   Pre-amplified/3V Excitation/Gauge
X3GM-3100KPGSR FUJIKURA-X3GM-3100KPGSR Datasheet
269Kb / 3P
   Pre-amplified/3V Excitation/Gauge
X3GM-3100KPGVSR FUJIKURA-X3GM-3100KPGVSR Datasheet
269Kb / 3P
   Pre-amplified/3V Excitation/Gauge
X3GM-3100KPGWSR FUJIKURA-X3GM-3100KPGWSR Datasheet
269Kb / 3P
   Pre-amplified/3V Excitation/Gauge
More results

Mô tả tương tự - X3G-OH047

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
KMZ43T PHILIPS-KMZ43T Datasheet
60Kb / 9P
   Magnetic field sensor
2003 Sep 15
KMZ52 PHILIPS-KMZ52 Datasheet
65Kb / 12P
   Magnetic Field Sensor
2000 Jun 09
KMZ50 PHILIPS-KMZ50 Datasheet
59Kb / 8P
   Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ51 PHILIPS-KMZ51 Datasheet
61Kb / 8P
   Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ41 NXP-KMZ41 Datasheet
78Kb / 10P
   Magnetic field sensor
Rev. 05-27 November 2006
KMZ43T NXP-KMZ43T Datasheet
68Kb / 8P
   Magnetic field sensor
Rev. 05-4 March 2009
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
MB60-12GM50-E2 PF-MB60-12GM50-E2 Datasheet
252Kb / 2P
   Magnetic field sensor
MB80-12GM50-E0-PUR PF-MB80-12GM50-E0-PUR Datasheet
131Kb / 1P
   Magnetic field sensor
MC60-12GM50-1N PF-MC60-12GM50-1N Datasheet
208Kb / 2P
   Magnetic field sensor
40FY28-33 PF-40FY28-33 Datasheet
231Kb / 2P
   Magnetic field sensor
40FY36-33 PF-40FY36-33 Datasheet
119Kb / 1P
   Magnetic field sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com