công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZCP1440L10 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Schneider Electric

tên linh kiện XZCP1440L10
Giải thích chi tiết về linh kiện  pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PUR 10m
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XZCP1440L10 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  XZCP1440L10 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric XZCP1440L10 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric XZCP1440L10 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric XZCP1440L10 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Product data sheet
Connections and Schema
XZCP1440L10
Connections and Schemes
Connector
BN : Brown
BK : Black
BU : Blue


Số phần tương tự - XZCP1440L10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XZCP1440L2 SCHNEIDER-XZCP1440L2 Datasheet
92Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PUR 2m
XZCP1440L5 SCHNEIDER-XZCP1440L5 Datasheet
93Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PUR 5m
More results

Mô tả tương tự - XZCP1440L10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XZCP1340L10 SCHNEIDER-XZCP1340L10 Datasheet
95Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PUR 10m
XZCP2540L10 SCHNEIDER-XZCP2540L10 Datasheet
95Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PUR 10m
XZCP1264L10 SCHNEIDER-XZCP1264L10 Datasheet
102Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 5 pins - cable PUR 10m
XZCP1241L10 SCHNEIDER-XZCP1241L10 Datasheet
102Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female M12 - 4 pins - cable PUR 10m
XZCP12V12L10 SCHNEIDER-XZCP12V12L10 Datasheet
112Kb / 2P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 5 pins - cable PUR 10m
XZCP0766L10 SCHNEIDER-XZCP0766L10 Datasheet
97Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 3 pins - cable PUR 10m
XZCP0666L10 SCHNEIDER-XZCP0666L10 Datasheet
87Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 3 pins - cable PUR 10m
XZCP0866L10 SCHNEIDER-XZCP0866L10 Datasheet
90Kb / 3P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 3 pins - cable PUR 10m
XZCPB1241L10 SCHNEIDER-XZCPB1241L10 Datasheet
92Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ -elbowed female - M12-4 pins - shielded cable PUR 10m
XZCPV1340L10 SCHNEIDER-XZCPV1340L10 Datasheet
81Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 3 pins - cable PVC 10m
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com