công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTF3055-100T3G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện NTF3055-100T3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTF3055-100T3G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTF3055-100T3G Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055-100T3G Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 150 °C
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
100
TJ = 25 °C
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0
1234
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID = 4.0 A
0
40
50
10
20
Time (s)
1
600
0.1
0.01
0.001
10
100
30
Single Pulse Power, Junction-to-Case
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TC = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 µs
10 ms
100 ms, DC
10 µs
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTF3055-100T3G
4


Số phần tương tự - NTF3055-100T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTF3055-100T3G ONSEMI-NTF3055-100T3G Datasheet
70Kb / 6P
   Power MOSFET 3.0 Amps 60 Volts N?묬hannel
February, 2006 ??Rev. 3
NTF3055-100T3G ONSEMI-NTF3055-100T3G Datasheet
113Kb / 6P
   Power MOSFET 3.0 Amps, 60 Volts
October, 2011 ??Rev. 4
NTF3055-100T3G ONSEMI-NTF3055-100T3G Datasheet
80Kb / 6P
   Power MOSFET
July, 2016 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - NTF3055-100T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4944DY-T1-E3 VBSEMI-SI4944DY-T1-E3 Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
SI4202DY-T1-E3 VBSEMI-SI4202DY-T1-E3 Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
VBI1695 VBSEMI-VBI1695 Datasheet
607Kb / 8P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
VBJ1695 VBSEMI-VBJ1695 Datasheet
674Kb / 8P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
TPC8223-H VBSEMI-TPC8223-H Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
STS8DN3LLH5 VBSEMI-STS8DN3LLH5 Datasheet
935Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
CEA6426 VBSEMI-CEA6426 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
AO4832 VBSEMI-AO4832 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
2SK1273 VBSEMI-2SK1273 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
DTM4926 VBSEMI-DTM4926 Datasheet
976Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com