công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTD4969N-1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện NTD4969N-1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTD4969N-1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTD4969N-1G Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4969N-1G Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
Transconductance
Capacitance
0
15
30
45
60
75
90
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS = 10 V thru 5 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 2 V
VGS = 3 V
0
100
200
300
400
500
600
0
1020
3040
5060
70
8090
ID - Drain Current (A)
TC = - 55 °C
TC = 25 °C
TC = 125 °C
0
500
1000
1500
2000
2500
0
6
12
18
24
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
Transfer Characteristics
RDS(on) vs. Drain Current
Gate Charge
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
012
34
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
TC = 125 °C
0.00
10
0.00
20
0.00
0.00
40
0.00
50
0.00
60
0.00
0
153045
607590
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
306090
120
150
180
Qg - Total Gate Charge (nC)
ID = 38.8 A
VDS = 24 V
VDS = 15 V
3
0
7
0
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTD4969N-1G
3


Số phần tương tự - NTD4969N-1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTD4969N-1G ONSEMI-NTD4969N-1G Datasheet
124Kb / 7P
   Power MOSFET 30 V, 41 A, Single N?묬hannel, DPAK/IPAK CPU Power Delivery
April, 2011 ??Rev. 1
NTD4969N-1G ONSEMI-NTD4969N-1G Datasheet
87Kb / 7P
   Power MOSFET
May, 2014 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - NTD4969N-1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com