công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM4362N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

tên linh kiện AM4362N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AM4362N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AM4362N Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM4362N Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM4362N Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM4362N Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.doingter.cn
3
Qg
Total Gate Charge
2,3
VGS=4.5V, VDS=15V,
ID=20A
---
11.1
22
nC
Qgs
Gate-Source
Charge
2,3
---
1.85
3.7
nC
Qgd
Gate-Drain “Miller” Charge
2,3
---
6.8
13
nC
Drain-Source Diode Characteristics
VSD
Source-Drain Diode Forward Voltage
3
VGS=0V,IS=1A,TJ=25
---
---
1
V
IS
Continuous Source Current
VG=VD=0V , Force
Current
---
---
20
A
ISM
Pulsed Source Current
---
---
40
A
Notes:
Typical Characteristics: (T
C=25unless otherwise noted)
1.
Repetitive Rating : Pulsed width limited by maximum junction temperature.
2.
The data tested by pulsed , pulse width ≦ 300us , duty cycle ≦ 2%.
3.
Essentially independent of operating temperature.
1
TC , Case Temperature (℃)
Fig.1 Continuous Drain Current vs. TC
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.2 Normalized RDSON vs. TJ
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.3 Normalized Vth vs. TJ
Qg , Gate Charge (nC)
Fig.4 Gate Charge Waveform
AM 4362N


Số phần tương tự - AM4362N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM4362N ANALOGPOWER-AM4362N Datasheet
364Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM4362N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
DC006NG DOINGTER-DC006NG Datasheet
827Kb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
DC022NG DOINGTER-DC022NG Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
FH070NR DOINGTER-FH070NR Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
CJP07N65 DOINGTER-CJP07N65 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
CEP93A3 DOINGTER-CEP93A3 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
CJPF12N65 DOINGTER-CJPF12N65 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
CJU50N06 DOINGTER-CJU50N06 Datasheet
1,014Kb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
APM2055NU DOINGTER-APM2055NU Datasheet
965Kb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
APM4030BNU DOINGTER-APM4030BNU Datasheet
635Kb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
DKI06261 DOINGTER-DKI06261 Datasheet
887Kb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
STP454 DOINGTER-STP454 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com