công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-4100-SV000 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-4100-SV000
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 3/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-4100-SV000 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-SV000 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
www.agilent.com/semiconductors
For product information and a complete list of
distributors, please go to our web site.
For technical assistance call:
Americas/Canada: +1 (800) 235-0312 or
(916) 788-6763
Europe: +49 (0) 6441 92460
China: 10800 650 0017
Hong Kong: (+65) 6756 2394
India, Australia, New Zealand: (+65) 6755 1939
Japan: (+81 3) 3335-8152 (Domestic/Interna-
tional), or 0120-61-1280 (Domestic Only)
Korea: (+65) 6755 1989
Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand,
Philippines, Indonesia: (+65) 6755 2044
Taiwan: (+65) 6755 1843
Data subject to change.
Copyright © 2004 Agilent Technologies, Inc.
Obsoletes 5966-0969E
November 11, 2004
5988-2228EN


Số phần tương tự - HLMP-4100-SV000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4100 AVAGO-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   Very high intensity at low drive currents
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-4100-SV000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D101 HP-HLMP-D101 Datasheet
144Kb / 7P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-D101 AVAGO-HLMP-D101 Datasheet
291Kb / 8P
   High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
HLMP-D105 AVAGO-HLMP-D105 Datasheet
282Kb / 8P
   High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D150 HP-HLMP-D150 Datasheet
107Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
HLMP-D150 HP-HLMP-D150_1 Datasheet
387Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-D150 AVAGO-HLMP-D150 Datasheet
316Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-D150 BOARDCOM-HLMP-D150 Datasheet
574Kb / 10P
   T-1쩐 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-D101A FAIRCHILD-HLMP-D101A Datasheet
273Kb / 5P
   DOUBLE HETEROJUNCTION AIGaAs HIGH INTENSITY RED LED LAMPS
logo
QT Optoelectronics
HLMP-D101A QT-HLMP-D101A Datasheet
333Kb / 4P
   DOUBLE HETEROJUNCTION AIGAAS HIGH INTENSITY RED LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com