công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-4100-WU000 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-4100-WU000
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 3/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-4100-WU000 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4100-WU000 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
Figure 1. Relative intensity vs. wavelength.
Figure 2. Forward current vs. forward voltage.
Figure 3. Relative luminous intensity vs. dc forward current.
Figure 4. Relative efficiency vs. peak forward current.
Figure 5. Maximum forward dc current vs. ambient temperature
derating based on TJ MAX. = 110°C.
Figure 6. Maximum tolerable peak current vs. peak duration (IPEAK
MAX. determined from temperature derated IDC MAX.).
0
0
WAVELENGTH – nm
700
1.0
0.5
650
600
0
0
VF – FORWARD VOLTAGE – V
3.0
300
2.0
0.5
1.0
1.5
2.5
3.5
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
IDC – DC FORWARD CURRENT – mA
30
20
5
10
15
25
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
5
0
IPEAK – PEAK FORWARD CURRENT – mA
100
10
20
50
200 300
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
TA – AMBIENT TEMPERATURE – °C
90
20
70 80
100 110
40
35
30
25
20
15
10
5
60
50
40
30
10
R
θJ-A = 559°C/W
R
θJ-A = 574°C/W
R
θJ-A = 689°C/W
tp – PULSE DURATION – µs
3
1
10
10
10000
1000
100
1
2
9
8
7
6
5
4


Số phần tương tự - HLMP-4100-WU000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4100 AVAGO-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   Very high intensity at low drive currents
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-4100-WU000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4100 BOARDCOM-HLMP-4100 Datasheet
144Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm) Double Heterojunction AlGaAs Very High Intensity Red LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D101 HP-HLMP-D101 Datasheet
144Kb / 7P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-D101 AVAGO-HLMP-D101 Datasheet
291Kb / 8P
   High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
HLMP-D105 AVAGO-HLMP-D105 Datasheet
282Kb / 8P
   High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D150 HP-HLMP-D150 Datasheet
107Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
HLMP-D150 HP-HLMP-D150_1 Datasheet
387Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-D150 AVAGO-HLMP-D150 Datasheet
316Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-D150 BOARDCOM-HLMP-D150 Datasheet
574Kb / 10P
   T-1쩐 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-D101A FAIRCHILD-HLMP-D101A Datasheet
273Kb / 5P
   DOUBLE HETEROJUNCTION AIGaAs HIGH INTENSITY RED LED LAMPS
logo
QT Optoelectronics
HLMP-D101A QT-HLMP-D101A Datasheet
333Kb / 4P
   DOUBLE HETEROJUNCTION AIGAAS HIGH INTENSITY RED LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com