công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0640H bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện TC0640H
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

TC0640H bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

  TC0640H Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation TC0640H Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation TC0640H Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation TC0640H Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
The PTC (Positive Temperature Coefficient) is an overcurrent protection device
TELECOM
EQUIPMENT
E.G. MODEM
FUSE
TSPD 1
RING
TIP
TELECOM
EQUIPMENT
E.G. LINE
CARD
RING
TIP
TSPD 2
TSPD 3
PTC
PTC
TSPD 1
TELECOM
EQUIPMENT
E.G. ISDN
TSPD 1
RING
TIP
TSPD 2
PTC
PTC
TYPICAL CIRCUIT APPLICATIONS
TC0640H thru TC3500H
REV. 0, 03-Dec-2001, KSWC02


Số phần tương tự - TC0640H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0643A TAI-SAW-TC0643A Datasheet
350Kb / 6P
   SAW Resonator 500MHz (SMD 3.0횞3.0mm)
TC0644A TAI-SAW-TC0644A Datasheet
384Kb / 6P
   SAW Resonator 1249.6MHz (SMD 3.0횞3.0mm)
TC0645A TAI-SAW-TC0645A Datasheet
384Kb / 6P
   SAW Resonator 504MHz (SMD 3.0횞3.0mm)
TC0648A TAI-SAW-TC0648A Datasheet
377Kb / 6P
   SAW Resonator 750MHz (SMD 3.8횞3.8mm)
TC0648B TAI-SAW-TC0648B Datasheet
394Kb / 6P
   750 MHz SMD 3.8 x 3.8 mm SAW Resonator
More results

Mô tả tương tự - TC0640H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lite-On Technology Corp...
TB0640M LITEON-TB0640M Datasheet
47Kb / 4P
   SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
TB0640L LITEON-TB0640L Datasheet
47Kb / 4P
   SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
TB0640H LITEON-TB0640H Datasheet
46Kb / 4P
   SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
logo
Diodes Incorporated
TB0640L DIODES-TB0640L_10 Datasheet
114Kb / 5P
   30A BIDIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30359 Rev. 8 - 2
TB0640H DIODES-TB0640H_10 Datasheet
113Kb / 5P
   100A BIDIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30360 Rev. 9 - 2
TB0640H DIODES-TB0640H Datasheet
184Kb / 4P
   100A BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30360 Rev. 3 - 2
TB0640M DIODES-TB0640M_1 Datasheet
76Kb / 4P
   50A BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30361 Rev. 7 - 2
TB0640L DIODES-TB0640L Datasheet
190Kb / 4P
   30A BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30359 Rev. 2 - 1
TB0640L DIODES-TB0640L_1 Datasheet
79Kb / 4P
   30A BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30359 Rev. 6 - 2
TB0640M DIODES-TB0640M Datasheet
187Kb / 4P
   50A BI-DIRECTIONAL SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
DS30361 Rev. 2 - 1
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com