công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1503 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-1503
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-1503 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HLMP-1503 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1503 Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
T-1 Green/Emerald Green Diffused Lamps
Figure 13. Relative Luminous
Intensity vs. Forward Current.
Figure 12. Forward Current vs.
Forward Voltage Characteristics.
Figure 14. Relative Efficiency
(Luminous Intensity per Unit Current)
vs. Peak LED Current.
Figure 15. Maximum Tolerable Peak
Current vs. Pulse Duration. (IDC MAX
as per MAX Ratings).
Figure 16. Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement.


Số phần tương tự - HLMP-1503

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-1503 QT-HLMP-1503 Datasheet
237Kb / 3P
   DIFFUSED T-100 SOLID STATE LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-1503 FAIRCHILD-HLMP-1503 Datasheet
260Kb / 4P
   DIFFUSED T-100 SOLID STATE LAMPS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1503 HP-HLMP-1503 Datasheet
179Kb / 6P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1503 AVAGO-HLMP-1503 Datasheet
1Mb / 13P
   T-1 3mm Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-1503 BOARDCOM-HLMP-1503 Datasheet
1Mb / 12P
   T-1 (3-mm) Diffused LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-1503

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1385 HP-HLMP-1385 Datasheet
179Kb / 6P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1301 AVAGO-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 13P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-1301 BOARDCOM-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 12P
   T-1 (3-mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3301 HP-HLMP-3301 Datasheet
215Kb / 11P
   T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Chicago Miniature Lamp,...
CMD5153 CML-CMD5153 Datasheet
65Kb / 1P
   T-1 3/4 Diffused LED Lamps
CMD6153 CML-CMD6153 Datasheet
65Kb / 1P
   T-1 3/4 Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-YXXX BOARDCOM-HLMP-YXXX Datasheet
456Kb / 6P
   T-1 (3 mm) AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1503 AVAGO-HLMP-1503 Datasheet
1Mb / 13P
   T-1 3mm Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-DB25-B00XX HP-HLMP-DB25-B00XX Datasheet
217Kb / 6P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm) Blue LED Lamps
logo
Chicago Miniature Lamp,...
CMD50640 CML-CMD50640 Datasheet
70Kb / 1P
   T-100 (T-1) Diffused Lens LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com