công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVT16240DL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVT16240DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVT16240DL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVT16240DL Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ALVT16240DL Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
9397 750 15192
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 4 July 2005
9 of 16
Philips Semiconductors
74ALVT16240
16-bit inverting buffer/driver; 3-state
11. Dynamic characteristics
[1]
All typical values are at VCC = 2.5 V and Tamb = 25 °C.
[2]
All typical values are at VCC = 3.3 V and Tamb = 25 °C.
Table 8:
Dynamic characteristics
GND = 0 V; Tamb = −40 °C to +85 °C; for test circuit see Figure 6.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VCC = 2.5 V ± 0.2 V [1]
tPLH
propagation delay nAx to nYx
see Figure 4
1.0
2.5
3.7
ns
tPHL
propagation delay nAx to nYx
see Figure 4
1.0
1.9
2.9
ns
tPZH
output enable time to HIGH-level
see Figure 5
1.0
3.3
5.3
ns
tPZL
output enable time to LOW-level
see Figure 5
1.0
2.6
4.2
ns
tPHZ
output disable time from HIGH-level
see Figure 5
1.0
2.5
4.0
ns
tPLZ
output disable time from LOW-level
see Figure 5
1.0
1.8
3.0
ns
VCC = 3.3 V ± 0.3 V [2]
tPLH
propagation delay nAx to nYx
see Figure 4
0.5
1.7
3.0
ns
tPHL
propagation delay nAx to nYx
see Figure 4
0.5
1.7
2.6
ns
tPZH
output enable time to HIGH-level
see Figure 5
1.0
2.5
3.2
ns
tPZL
output enable time to LOW-level
see Figure 5
1.0
1.9
3.1
ns
tPHZ
output disable time from HIGH-level
see Figure 5
1.5
2.8
4.1
ns
tPLZ
output disable time from LOW-level
see Figure 5
1.5
2.3
3.4
ns


Số phần tương tự - 74ALVT16240DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16241 PHILIPS-74ALVT16241 Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V ALVT 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 13
74ALVT16241DGG PHILIPS-74ALVT16241DGG Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V ALVT 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 13
74ALVT16241DL PHILIPS-74ALVT16241DL Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V ALVT 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 13
74ALVT16244 PHILIPS-74ALVT16244 Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Oct 07
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVT16244 NEXPERIA-74ALVT16244 Datasheet
195Kb / 15P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 5 - 2 February 2018
More results

Mô tả tương tự - 74ALVT16240DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT16240A PHILIPS-74ABT16240A Datasheet
76Kb / 10P
   16-bit inverting buffer/driver 3-State
1998 Feb 25
MB2240 PHILIPS-MB2240 Datasheet
58Kb / 8P
   16-bit inverting buffer/line driver 3-State
August 23, 1993
74LVC16240A PHILIPS-74LVC16240A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; inverting 3-State
1997 Jul 29
74ABT16240A NXP-74ABT16240A Datasheet
90Kb / 14P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-25 March 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16240A NEXPERIA-74ABT16240A Datasheet
211Kb / 11P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 7 - 7 July 2021
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G16240A POTATO-PO74G16240A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   16-Bit Inverting Buffer/ Driver with 3-State Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240A NEXPERIA-74LVT16240A Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G16240A POTATO-PO74G16240A Datasheet
513Kb / 6P
   16-Bit Inverting Buffer/ Driver with 3-State Outputs
logo
NXP Semiconductors
74LVT16240A PHILIPS-74LVT16240A Datasheet
81Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit inverting buffer/driver 3-State
1998 Feb 19
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ16240 FAIRCHILD-74ACTQ16240 Datasheet
71Kb / 7P
   16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com