công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74260 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74260
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER SCHOTTKY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74260 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  74260 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74260 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74260 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74260 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SN74LS260
http://onsemi.com
3
PACKAGE DIMENSIONS
17
14
8
B
A
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.715
0.770
18.16
18.80
B
0.240
0.260
6.10
6.60
C
0.145
0.185
3.69
4.69
D
0.015
0.021
0.38
0.53
F
0.040
0.070
1.02
1.78
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.052
0.095
1.32
2.41
J
0.008
0.015
0.20
0.38
K
0.115
0.135
2.92
3.43
L
M
–––
10
–––
10
N
0.015
0.039
0.38
1.01
__
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
F
HG
D
K
C
SEATING
PLANE
N
–T–
14 PL
M
0.13 (0.005)
L
M
J
0.290
0.310
7.37
7.87
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
–A–
–B–
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
–T–
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
ISSUE F
N SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 646–06
ISSUE M


Số phần tương tự - 74260

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
74260 MOTOROLA-74260 Datasheet
119Kb / 4P
   DUAL 5-INPUT NOR GATE
logo
National Semiconductor ...
74260 NSC-74260 Datasheet
124Kb / 6P
   Dual 5-Input NOR Gate
More results

Mô tả tương tự - 74260

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SN74LS174 ONSEMI-SN74LS174 Datasheet
104Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS74A ONSEMI-SN74LS74A Datasheet
102Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS76A ONSEMI-SN74LS76A Datasheet
93Kb / 4P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS08 ONSEMI-SN74LS08 Datasheet
75Kb / 4P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS109A ONSEMI-SN74LS109A Datasheet
96Kb / 4P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS195A ONSEMI-SN74LS195A Datasheet
137Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS221 ONSEMI-SN74LS221 Datasheet
120Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS138 ONSEMI-SN74LS138 Datasheet
124Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS273 ONSEMI-SN74LS273 Datasheet
117Kb / 8P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
SN74LS04 ONSEMI-SN74LS04 Datasheet
72Kb / 4P
   LOW POWER SCHOTTKY
December, 1999 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com