công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ74HCT21A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ74HCT21A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4-Input AND Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ74HCT21A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integral Corp.

  IZ74HCT21A Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ74HCT21A Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ74HCT21A Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ74HCT21A Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ74HCT21A Datasheet HTML 5Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
IN74HCT21A
4
INTEGRAL
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (C
L=50pF,Input t r=tf=6.0 ns)
VCC
Guaranteed Limit
Symbol
Parameter
V
25
°C to
-55
°C
≤85°C
≤125°C
Unit
tPHL, tPLH
Maximum Propagation Delay (Figure 1)
4.5
27
34
41
ns
tTHL, tTLH
Maximum Output Transition Time (Figure 1)
4.5
15
19
22
ns
CIN
Maximum Input Capacitance
5.0
10
10
10
pF
Power Dissipation Capacitance (Per Gate)
TA=25
°C,V
CC=5.0 V
CPD
Used to determine the no-load dynamic power
consumption:
PD=CPDVCC
2f+I
CCVCC
50
pF
Figure 1. Switching Waveforms
Figure 2. Test Circuit
0.1
0.1
0.9
0.9
V
1
V
1
V
IH
t
PHL
t
HL
t
PLH
t
LH
GND
V
1
V
1
V = 1.3 V
V = 3.0 V
1
I
Input
Output
0.1
0.1
0.9
0.9
t
THL
t
TLH
0 V
V
OH
PULSE
GENERATOR
DEVICE
UNDER
TEST
V
CC
V
I
V
O
C
50 pF
L
R
T
Termination resistance RT – should
be equal to ZOUT of pulse
generators


Số phần tương tự - IZ74HCT21A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ74HCT27A INTEGRAL-IZ74HCT27A Datasheet
38Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate
More results

Mô tả tương tự - IZ74HCT21A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IN74HC21A INTEGRAL-IN74HC21A Datasheet
38Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
IN74ACT21 INTEGRAL-IN74ACT21 Datasheet
133Kb / 4P
   DUAL 4-INPUT AND GATE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC21A KODENSHI-KK74HC21A Datasheet
251Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4082B-Q100 NEXPERIA-HEF4082B-Q100 Datasheet
717Kb / 11P
   Dual 4-input AND gate
logo
NXP Semiconductors
HEF4082B PHILIPS-HEF4082B Datasheet
26Kb / 3P
   Dual 4-input AND gate
January 1995
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC21F TOSHIBA-TC74VHC21F Datasheet
190Kb / 5P
   DUAL 4-INPUT AND GATE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HCT21A KODENSHI-KK74HCT21A Datasheet
249Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74HC21A IKSEMICON-IN74HC21A Datasheet
236Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC21F TOSHIBA-TC74VHC21F_08 Datasheet
210Kb / 9P
   Dual 4-Input AND Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4082B NEXPERIA-HEF4082B Datasheet
198Kb / 9P
   Dual 4-input AND gate
Rev. 7 - 24 February 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com