công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY255 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Semikron International

tên linh kiện BY255
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIKRON [Semikron International]
Trang chủ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

BY255 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Semikron International

  BY255 Datasheet HTML 1Page - Semikron International BY255 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Axial lead diode
Standard silicon rectifier
diodes
BY 251...BY 255
Forward Current: 3 A
Reverse Voltage: 200 to 1300 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
BY 251...BY 255
1
01-04-2004 SCT
© by SEMIKRON


Số phần tương tự - BY255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY255 DIOTEC-BY255 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
BY255 PANJIT-BY255 Datasheet
67Kb / 2P
   MEDIUM CURRENT PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 200 to 1300 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BY255 TSC-BY255 Datasheet
65Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BY255 PFS-BY255 Datasheet
207Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
BY255 DSK-BY255 Datasheet
275Kb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - BY255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SM5059 SEMIKRON-SM5059 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
SM5400 SEMIKRON-SM5400 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
EM513 SEMIKRON-EM513_06 Datasheet
134Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059_06 Datasheet
133Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
BY226S SEMIKRON-BY226S_06 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059 Datasheet
129Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
S1A SEMIKRON-S1A Datasheet
111Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2000A SEMIKRON-P2000A_11 Datasheet
453Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2500ATL SEMIKRON-P2500ATL Datasheet
452Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P1200A SEMIKRON-P1200A_10 Datasheet
443Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P600A SEMIKRON-P600A Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com