công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOI400 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện AOI400
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOI400 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOI400 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI400 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =10thru 5 V
VGS =3 V
VGS =4 V
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
10203040
50
ID - Drain Current (A)
VGS =10 V
VGS =4.5 V
0
2
4
6
8
10
0.0
3.2
6.4
9.6
12.8
16.0
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =15 V
VDS =10 V
ID =10A
VDS =20 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
02
4
6
8
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
Crss
0
250
500
750
1000
1250
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID =10A
10
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOI400
3


Số phần tương tự - AOI400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
AOI400 ISC-AOI400 Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - AOI400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com