công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOD4142 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện AOD4142
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20-V (D-S)175 C MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD4142 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD4142 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD4142 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD4142 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD4142 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD4142 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD4142 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
1000
2000
3000
4000
5000
04
8
12
16
20
0
3
6
9
12
0
1020
3040
506070
0
20
40
60
80
100
120
0
20406080
100
0.000
0.003
0.006
0.009
0.012
0
20406080
100
0
20
40
60
80
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
20
40
60
80
100
0
2468
10
Output Characteristics
Transfer Characteristics
Capacitance
Gate Charge
Transconductance
On-Resistance vs. Drain Current
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Qg - Total Gate Charge (nC)
ID - Drain Current (A)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
25_C
-55_C
1 V
TC = 125_C
VGS = 10 V
ID = 40 A
VGS = 4.5 thru 3 V
2.5 V
VGS = 2.5 V
Ciss
Coss
Crss
TC = -55_C
25_C
125_C
2 V
VGS = 4.5 V
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOD4142
3


Số phần tương tự - AOD4142

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD4142 AOSMD-AOD4142 Datasheet
151Kb / 7P
   N-Channel SDMOSTM POWER Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD4142 ISC-AOD4142 Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com