công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOD2910 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện AOD2910
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2910 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2910 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2910 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
** The power dissipation PD is based on TJ(max.) = 175 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
Current Derating**, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
1000
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100 ms
10 ms
1ms
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited
byRDS(on)*
1s
10 s
100 s, DC
10 µs, 100 µs
0
2
4
6
8
10
0
25
50
75
100
125
150
175
TA -Ambient Temperature (°C)
Safe Operating Area, Junction-to-Case
Current Derating**, Junction-to-Case
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
1000
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
1ms
10 µs
100 µs
TC = 25 °C
Single Pulse
Limited
byRDS(on)*
100 ms, DC
10 ms
0
10
20
30
40
50
60
0
25
50
75
100
125
150
175
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOD2910
5


Số phần tương tự - AOD2910

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2910 AOSMD-AOD2910 Datasheet
316Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2910 ISC-AOD2910 Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2910E AOSMD-AOD2910E Datasheet
372Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2910E ISC-AOD2910E Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - AOD2910

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com