công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOD2908 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện AOD2908
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2908 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2908 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Junction Temperature
Avalanche Current vs. Time
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
VGS = 10 V
ID = 30 A
TJ -Junction Temperature (°C)
tin (s)
1000
10
0.00001
0.001
0.1
1
0.1
0.01
IAV (A) at T A = 150 °C
100
1
0.0001
IAV (A) at T A = 25 °C
Source-Drain Diode Forward Voltage
TJ - Drain-Source Breakdown
vs. Junction-Temperature
100
10
1
0.3
0.6
0.9
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
0
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
90
100
110
120
130
140
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ -Junction Temperature (°C)
ID = 250 µA
AOD2908
4
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
4


Số phần tương tự - AOD2908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2908 AOSMD-AOD2908 Datasheet
272Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2908 ISC-AOD2908 Datasheet
321Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AOD2908 DOINGTER-AOD2908 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - AOD2908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com