công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOD2810 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện AOD2810
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2810 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2810 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base= RthJA = 70 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOD2810
6


Số phần tương tự - AOD2810

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2810 ISC-AOD2810 Datasheet
361Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AOD2810 DOINGTER-AOD2810 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - AOD2810

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIR880DP_1209 VISHAY-SIR880DP_1209 Datasheet
504Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4830 DINTEK-DTM4830 Datasheet
311Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM30N08-80D ANALOGPOWER-AM30N08-80D Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7852DP VISHAY-SI7852DP Datasheet
40Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-May-01
logo
Analog Power
AM90N08-05P ANALOGPOWER-AM90N08-05P Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
60N75 VBSEMI-60N75 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4896DY VISHAY-SI4896DY_17 Datasheet
182Kb / 8P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AOB470L VBSEMI-AOB470L Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
SUD40N08-16-E3 VBSEMI-SUD40N08-16-E3 Datasheet
999Kb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
PHP79NQ08LT VBSEMI-PHP79NQ08LT Datasheet
999Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SIR826ADP TFUNK-SIR826ADP Datasheet
381Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com