công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RJF36080CU73AE1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện RJF36080CU73AE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

RJF36080CU73AE1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  RJF36080CU73AE1 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric RJF36080CU73AE1 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
RJF36080CU73AE1
POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE
CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
Price* : 39,603.00 USD
Main
Product or component type
Circuit breaker
Range of product
PowerPact R
Current sensor rating range
800 A
Trip unit technology
Electronic, harmonic, Micrologic 5.0 H, LSI
Complementary
[Ie] rated operational current
800 A
[Ue] rated operational voltage
600 V AC
Mounting mode
Unit mount
Poles description
3P
Breaking capacity
100 kA 240 V AC
65 kA 480 V AC
25 kA 600 V AC
Breaking capacity code
J
Continuous current rating
100 %
Electrical connection
Busbar connection line
Busbar connection load
Height
16.24 in (412.50 mm)
Width
16.53 in (419.86 mm)
Depth
14.49 in (368.05 mm)
Communication interface
Modbus
Tightening torque
601.85 lbf.in (68 N.m) 0.08…0.62 in² (50…400 mm²) AWG 1/0...750 kcmil)
601.85 lbf.in (68 N.m) 0.08…0.23 in² (50…150 mm²) AWG 1/0...300 kcmil)
Environment
Product certifications
UL Listed
IEC
*  Price is “List Price” and may be subject to a trade discount – check with your local distributor or retailer for actual price.
Nov 12, 2020
1


Số phần tương tự - RJF36080CU73AE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
RJF36080CU74AE1 SCHNEIDER-RJF36080CU74AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
More results

Mô tả tương tự - RJF36080CU73AE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
RJF36080CU43A SCHNEIDER-RJF36080CU43A Datasheet
66Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U44A SCHNEIDER-RJF36080U44A Datasheet
111Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU64AE1 SCHNEIDER-RJF36080CU64AE1 Datasheet
160Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U33A SCHNEIDER-RJF36080U33A Datasheet
166Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U63AE1 SCHNEIDER-RJF36080U63AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U31A SCHNEIDER-RJF36080U31A Datasheet
147Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U43A SCHNEIDER-RJF36080U43A Datasheet
165Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U73AE1 SCHNEIDER-RJF36080U73AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U74AE1 SCHNEIDER-RJF36080U74AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU44A SCHNEIDER-RJF36080CU44A Datasheet
112Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU33A SCHNEIDER-RJF36080CU33A Datasheet
166Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com