công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RJF36080CU63AE1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện RJF36080CU63AE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

RJF36080CU63AE1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  RJF36080CU63AE1 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric RJF36080CU63AE1 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ordering and shipping details
Category
01245-RG,H,J,K,L,N UNIT MT BREAKERS
Discount Schedule
DE2
Package weight(Lbs)
52.00 lb(US) (23.587 kg)
Returnability
Yes
Country of origin
US
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
California proposition 65
WARNING: This product can expose you to chemicals including: DINP, which is known to the State
of California to cause cancer, and DIDP, which is known to the State of California to cause birth
defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
End of Life Information
PVC free
Yes
Halogen content performance
Halogen free plastic parts product
Contractual warranty
Warranty
18 months
2


Số phần tương tự - RJF36080CU63AE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
RJF36080CU64AE1 SCHNEIDER-RJF36080CU64AE1 Datasheet
160Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
More results

Mô tả tương tự - RJF36080CU63AE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
RJF36080CU43A SCHNEIDER-RJF36080CU43A Datasheet
66Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U44A SCHNEIDER-RJF36080U44A Datasheet
111Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU64AE1 SCHNEIDER-RJF36080CU64AE1 Datasheet
160Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U33A SCHNEIDER-RJF36080U33A Datasheet
166Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U63AE1 SCHNEIDER-RJF36080U63AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U31A SCHNEIDER-RJF36080U31A Datasheet
147Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U43A SCHNEIDER-RJF36080U43A Datasheet
165Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U73AE1 SCHNEIDER-RJF36080U73AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080U74AE1 SCHNEIDER-RJF36080U74AE1 Datasheet
159Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU44A SCHNEIDER-RJF36080CU44A Datasheet
112Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
RJF36080CU33A SCHNEIDER-RJF36080CU33A Datasheet
166Kb / 2P
   POWERPACT R-FRAME, MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 800A, 3P, 25kA
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com