công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PK648BA Datasheet(PDF) 1 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

tên linh kiện PK648BA
Nội dung chi tiết  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
tải về  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PK648BA bảng dữ liệu HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK648BA bảng dữ liệu HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
PK648BA
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PRODUCT SUMMARY
V(BR)DSS
PDFN 5X6P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
THERMAL RESISTANCE RATINGS
UNITS
1Pulse width limited by maximum junction temperature.
2The value of RθJA is measured with the device mounted on 1in2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air
environment with TA =25°C.
3Package limitation current is 26A.
Pulsed Drain Current
1
Junction-to-Ambient
2
Junction-to-Case
W
VGS
Gate-Source Voltage
RqJA
A
V
3.6
°C / W
35
75
52
±20
IDM
SYMBOL
Operating Junction & Storage Temperature Range
SYMBOL
°C
-55 to 150
IAS
37
UNITS
150
47
TYPICAL
VDS
30
V
ID
RqJC
LIMITS
TC = 25 °C
THERMAL RESISTANCE
Avalanche Energy
L =0.1mH
ID
TC = 25 °C
30V
Continuous Drain Current
3
TC = 100 °C
PARAMETERS/TEST CONDITIONS
RDS(ON)
Drain-Source Voltage
3.4mΩ @V
GS = 10V
75A
71
TA = 70 °C
TC = 100 °C
Power Dissipation
TJ, Tstg
PD
mJ
14
PD
W
1.5
EAS
MAXIMUM
19.8
TA= 70 °C
15.8
Power Dissipation
TA = 25 °C
2.4
Continuous Drain Current
TA = 25 °C
ID
Avalanche Current
REV 1.0
1
2016/11/4



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn