công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

Z692445-10B Datasheet(PDF) 1 Page - promoco-motors.com

tên linh kiện Z692445-10B
Nội dung chi tiết  DC Gear Motor
tải về  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  PROMOCO [promoco-motors.com]
Trang chủ  http://www.promoco-motors.com/index.php
Logo PROMOCO - promoco-motors.com

  Z692445-10B bảng dữ liệu HTML 1Page - promoco-motors.com  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DC Gear Motor
The specifications are believed to be accurate and
reliable. However, the suitability has to be determined
for a specific application. Specifications are subject to
change without notice.
DC2445PA-42+Z69
Spur Gear Motor
General Specifications
69 mm
24 VDC
588.4 mNm
Customized solutions on request.
Electrical Specifications
Part
number
Model
Nominal
Voltage
No-load
Speed
Rated
Speed
Rated
Torque
Rated
Current
VDC
rpm
rpm
mNm
A
690001
Z692445-10B
24
415
110
73.5
0.30
690002
Z692445-15B
24
277
42
147.1
0.33
690003
Z692445-20B
24
207
18
294.2
0.32
690004
Z692445-30B
24
138
12.5
490.3
0.32
690005
Z692445-40B
24
104
10
294.2
0.16
690006
Z692445-50B
24
83
135
78.5
0.20
690007
Z692445-78B
24
53
56
147.1
0.30
690008
Z692445-96B
24
43
25
588.4
0.35
690009
Z692445-125B
24
33
15
294.2
0.10
Typical values at ambient temperature of approx. 20°C. Tolerance ±10%.
Mechanical Characteristics
Model
Gear
ratio
Rotation
dir.
Weight
i
CW/CCW
g
Z692445-10B
10:1
CCW
785
Z692445-15B
15:1
CCW
785
Z692445-20B
20:1
CCW
785
Z692445-30B
30:1
CCW
785
Z692445-40B
40:1
CW
795
Z692445-50B
50:1
CW
795
Z692445-78B
78:1
CW
795
Z692445-96B
96:1
CW
795
Z692445-125B
125:1
CW
795
Direction of rotation viewed from output shaft side.
Mechanical Dimensions
Operating Voltage Range
12 – 24 VDC
Operating Temp. Range
+10°C - +60°C
Shaft End Play
0.5 mm Max
Spur Gears
Brass/Steel Gears
Output Bearing
Std: Ball Bearing
Options: Ferrobronze Sleeve
Bearings
Customized motor specification and shaft design available.



Html Pages

1 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn