công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

P56ZGP540 Datasheet(PDF) 1 Page - promoco-motors.com

tên linh kiện P56ZGP540
Nội dung chi tiết  DC Gear Motor
tải về  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  PROMOCO [promoco-motors.com]
Trang chủ  http://www.promoco-motors.com/index.php
Logo PROMOCO - promoco-motors.com

  P56ZGP540 bảng dữ liệu HTML 1Page - promoco-motors.com  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DC Gear Motor
The specifications are believed to be accurate and
reliable. However, the suitability has to be determined
for a specific application. Specifications are subject to
change without notice.
P56ZGP540
DC Gear Motor
General Specifications
100 x 56 mm
24 VDC
1333.7 mNm
Customized solutions on request.
Electrical Specifications
Model
Voltage
No-load
Current
No-load
Speed
Rated
Current
Rated
Speed
Rated
Torque
Max.
Momentary
Tolerance
Torque
Gear
Ratio
VDC
A
rpm
A
rpm
mNm
P56JPG3429-22170-25
12
0.14
328
0.55
288
88.3
3.6
1/25
P56JPG3429-22170-83
12
0.14
98
0.55
87
294.2
12
1/83
P56JPG3429-22170-250
12
0.14
33
0.55
29
804.1
15
1/250
P56JPG3429-22170-415
12
0.14
20
0.55
17
1333.7
15
1/415
P56JPG3429-15441-25
24
0.11
240
0.27
208
88.3
3.6
1/25
P56JPG3429-15441-83
24
0.11
72
0.27
63
294.2
12
1/83
P56JPG3429-15441-250
24
0.11
24
0.27
21
804.1
15
1/250
P56JPG3429-15441-415
24
0.11
15
0.27
12.5
1333.7
15
1/415
Typical values at ambient temperature of approx. 20°C. Tolerance ±10%.
Mechanical Dimensions



Html Pages

1 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn