công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

BES0036 Datasheet(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BES0036
Nội dung chi tiết  Inductive Sensors
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

  BES0036 bảng dữ liệu HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BES0036 bảng dữ liệu HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Inductive Sensors
BES M08MI-PSC15B-BP05
Order Code: BES0036
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-01-01
Subject to change without notice: 224702
ETIM 6.0: EC002714
BES0036_0.32_2020-03-05
1 / 2
Basic features
Approval/Conformity
CE
cULus
EAC
WEEE
Basic standard
IEC 60947-5-2
Trademark
Global
Display/Operation
Function indicator
yes
Power indicator
no
Electrical connection
Cable diameter D
3.10 mm
Cable length L
5 m
Conductor cross-section
0.14 mm²
Connection type
Cable, 5.00 m, PUR
Number of conductors
3
Polarity reversal protected
yes
Protection against device mix-ups
yes
Short-circuit protection
yes
Electrical data
Load capacitance max. at Ue
1 µF
Min. operating current Im
0 mA
No-load current Io max., damped
10 mA
No-load current Io max., undamped
5 mA
Operating voltage Ub
12...30 VDC
Output resistance Ra
33.0 kOhm + D
Rated insulation voltage Ui
75 V DC
Rated operating current Ie
200 mA
Rated operating voltage Ue DC
24 V
Rated short circuit current
100 A
Ready delay tv max.
30 ms
Residual current Ir max.
20 µA
Ripple max. (% of Ue)
15 %
Switching frequency
1000 Hz
Utilization category
DC -13
Voltage drop static max.
2 V
Environmental conditions
Ambient temperature
-25...70 °C
Contamination scale
3
EN 60068-2-27, Shock
Half-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, Vibration
55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Protection degree
IP67
Functional safety
MTTF (40 °C)
880 a



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn