công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

BES0033 Datasheet(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BES0033
Nội dung chi tiết  Inductive Sensors
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

  BES0033 bảng dữ liệu HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BES0033 bảng dữ liệu HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Inductive Sensors
BES M08MI-POC20B-S49G
Order Code: BES0033
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-01-01
Subject to change without notice: 246503
ETIM 6.0: EC002714
BES0033_2_2019-01-21
1 / 2
Basic features
Approval/Conformity
EAC
cULus
CE
WEEE
Basic standard
IEC 60947-5-2
Trademark
Global
Display/Operation
Function indicator
yes
Power indicator
no
Electrical connection
Connection
M8x1-Male, 3-pin
Polarity reversal protected
yes
Protection against device mix-ups
yes
Short-circuit protection
yes
Electrical data
Load capacitance max. at Ue
1 µF
No-load current Io max., damped
2 mA
No-load current Io max., undamped
7 mA
Operating voltage Ub
10...30 VDC
Output resistance Ra
33.0 kOhm
Protection class
II
Rated insulation voltage Ui
250 V AC
Rated operating current Ie
200 mA
Rated operating voltage Ue DC
24 V
Rated short circuit current
100 A
Ready delay tv max.
25 ms
Residual current Ir max.
10 µA
Ripple max. (% of Ue)
10 %
Switching frequency
5000 Hz
Utilization category
DC -13
Voltage drop static max.
2.5 V
Environmental conditions
Ambient temperature
-25...70 °C
Contamination scale
3
EN 60068-2-27, Shock
Half-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, Vibration
55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Protection degree
IP68
Functional safety
MTTF (40 °C)
595 a



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn