công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PE3100G2DBIR Datasheet(PDF) 4 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE3100G2DBIR
Nội dung chi tiết  Ethernet PCI Express Content Director Bypass Server Adapter
tải về  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

  PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 1Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 2Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 3Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 4Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 5Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 6Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 7Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 8Page - Silicom Ltd. PE3100G2DBIR bảng dữ liệu HTML 9Page - Silicom Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
4
– ZL4: Fiber 100GBASE-LR4 Ethernet Technical Specifications:
IEEE Standard / Network
topology:
Fiber 100Gigabit Ethernet, 100GBASE-LR4 (1310nM)
Data Transfer Rate:
103.1GBd
Cables and Operating
distance:
Up to:
Single-Mode: 5km*
* Defined as half of max distance
Optical Output Power:
Minimum: -4.3 dBm
Optical Receive Sensitivity:
Maximum: -10.6 dBm
Operating Systems Support
Operating system support:
Linux
General Technical Specifications
Interface Standard:
PCI-Express Base Specification Revision 3.0(8 GTs)
Board Size:
Standard height long add-
in card: 241.3mm X 111.15mm (9.5”X 4.376”)
PCI Express Card Type:
X16 Lane
PCI Express Voltage:
+3.3V ±9%
+12V ± 8%
External Voltage from external
PW jack:
+12V ± 8%
PCI Connector:
Gold Finger: X16 Lane
Controller:
Intel FM10420
Holder:
Metal Bracket
Operating Humidity:
0%
–90%, non-condensing
Operating Temperature:
0°C
– 40°C (32°F – 104°F), Air flow requirement 200FLM
Storage:
-40°C
–65°C (-40°F–149°F)



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn