công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE325G2I71 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE325G2I71
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

PE325G2I71 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Silicom Ltd.

  PE325G2I71 Datasheet HTML 1Page - Silicom Ltd. PE325G2I71 Datasheet HTML 2Page - Silicom Ltd. PE325G2I71 Datasheet HTML 3Page - Silicom Ltd. PE325G2I71 Datasheet HTML 4Page - Silicom Ltd. PE325G2I71 Datasheet HTML 5Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
3
25GBase-SR SFP28:
Data Transfer Rate :
25.78125Gbps
25GBase-LR SFP28:
IEEE Standard / Network
topology:
Fiber 25Gigabit Ethernet, 25GBASE-LR (1310nM LAN PHY)
25GBase-LR SFP28:
Data Transfer Rate:
25.78125Gbps
25GBase-LR SFP28:
Cables and Operating distance
Up to:
Single-Mode: 10000m at 9um
-ZS: Fiber 25GBASE-SR Technical Specifications:
Output Transmit Power (25G):
Minimum: -1.42 dBm
Optical Receive Sensitivity
(25G):
Maximum: -5.98 dBm
Operating Systems Support
Operating system support:
Windows
Linux
FreeBSD
VMware
General Technical Specifications
Interface Standard:
PCI-Express Base Specification Revision 3.0 ( 8 GTs)
Board Size:
Low profile short add-in card:
145.542mm X 64.389mm (5.730”X 2.535”)
PCI Express Card Type:
X8 Lane
On Board Connector Voltage
+12V +/-8%
PCI Connector:
X8 Lane
Controllers:
Intel XXV710-AM2
Holder:
Metal Bracket
Weight:
340gr (12 oz)
Power Consumption (25G-SR)
9.84W, 0.82A at 12V: Typical all ports operate at 25Gb/s,
6.84W, 0.57A at 12V: Typical No link at all ports
Power Consumption (25G-LR)
10.32W, 0.86A at 12V: Typical all ports operate at 25Gb/s,
5.76W, 0.48A at 12V: Typical No link at all ports
Power Consumption (10G-SR)
6.84W, 0.57A at 12V: Typical all ports operate at 10Gb/s,
5.76W, 0.48A at 12V: Typical No link at all ports


Số phần tương tự - PE325G2I71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE325G2DSIR SILICOM-PE325G2DSIR Datasheet
504Kb / 9P
   Dual Port Fiber 25/10G Ethernet PCIe Director Server Adapter
PE325G2DSIR-LR SILICOM-PE325G2DSIR-LR Datasheet
504Kb / 9P
   Dual Port Fiber 25/10G Ethernet PCIe Director Server Adapter
PE325G2DSIR-SR SILICOM-PE325G2DSIR-SR Datasheet
504Kb / 9P
   Dual Port Fiber 25/10G Ethernet PCIe Director Server Adapter
PE325G2DSIR-XR SILICOM-PE325G2DSIR-XR Datasheet
504Kb / 9P
   Dual Port Fiber 25/10G Ethernet PCIe Director Server Adapter
PE325G2DSIR-ZL SILICOM-PE325G2DSIR-ZL Datasheet
504Kb / 9P
   Dual Port Fiber 25/10G Ethernet PCIe Director Server Adapter
More results

Mô tả tương tự - PE325G2I71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE2G2I35 SILICOM-PE2G2I35 Datasheet
452Kb / 5P
   Dual Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G2FI35 SILICOM-PE2G2FI35 Datasheet
572Kb / 5P
   Dual Port Fiber Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G2SFPI35 SILICOM-PE2G2SFPI35 Datasheet
500Kb / 5P
   Dual Port SFP Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G2I80 SILICOM-PE2G2I80 Datasheet
455Kb / 5P
   Dual Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G2B18 SILICOM-PE2G2B18 Datasheet
388Kb / 4P
   Dual Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE210G2SPI9 SILICOM-PE210G2SPI9 Datasheet
381Kb / 7P
   Dual Port 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE31625G4I71L SILICOM-PE31625G4I71L Datasheet
497Kb / 5P
   Quad Port Fiber 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE325G2SPB34 SILICOM-PE325G2SPB34 Datasheet
424Kb / 6P
   Dual Port Fiber SFP 25 Gigabit Ethernet PCI Express GEN3 Server Adapter
PE2G2BPFI35 SILICOM-PE2G2BPFI35 Datasheet
785Kb / 8P
   Dual Port Fiber Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter
PE310G2I50 SILICOM-PE310G2I50 Datasheet
473Kb / 4P
   Dual Port Copper 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com