công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5819 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Semikron International

tên linh kiện 1N5819
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier rectifiers diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIKRON [Semikron International]
Trang chủ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

1N5819 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Semikron International

  1N5819 Datasheet HTML 1Page - Semikron International 1N5819 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Axial lead diode
Schottky barrier rectifiers
diodes
1N 5817...1N 5819
Forward Current: 1 A
Reverse Voltage: 20 to 40 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
1N 5817...1N 5819
1
29-04-2005 MAM
© by SEMIKRON


Số phần tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5819 JINANJINGHENG-1N5819 Datasheet
65Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Stanson Technology
1N5819 STANSON-1N5819 Datasheet
67Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
1N5819 ETC2-1N5819 Datasheet
329Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Motorola, Inc
1N5819 MOTOROLA-1N5819 Datasheet
96Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 1 AMPERE 20, 30 and 40 VOLTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5819 SECOS-1N5819 Datasheet
190Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 1.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com