công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PE316ISLBEL Datasheet(PDF) 2 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE316ISLBEL
Nội dung chi tiết  PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
tải về  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

  PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 1Page - Silicom Ltd. PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 2Page - Silicom Ltd. PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 3Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
2
System Acceleration Throughput
INTEL® C628 CHIPSET/
INTEL® C627 CHIPSET
INTEL® C626 CHIPSET
INTEL® C625 CHIPSET
SSL/IPSec
100Gbps
40Gbps
20Gbps
Compression Deflate
100Gbps
40Gbps
20Gbps
Decompression Deflate
100Gbps
100Gbps
100Gbps
RSA Decrypt 1k-bit
550K Ops/sec
550K Ops/sec
550K Ops/sec
RSA Decrypt 2k-bit
100 Ops/Sec
40 Ops/Sec
20 Ops/Sec
TLS Handshakes
ECDH_RSA2K:
440K Ops/sec
TLS Handshakes EDHE+ECDSA
51K Ops/sec
SSL/IPSec + Compression +
PKE
Total 120 Gbps +
100K Ops/sec
Technical Specifications
General Technical Specifications:
Interface Standard:
PCI-Express Base Specification Revision 3.0 (8 GTs)
Board Size:
Low profile short add-
in card: 167.64 mm X 64.389mm (6.600”X 2.535”)
PCI Express Card Type:
X16 Lane
PCI Express Voltage
+12V ± 8%
+3.3V ± 9%
+3.3V AUX ± 9%
• There will not be an external Aux power input.
PCI Connector:
Gold Finger: X16
Controllers:
Intel® C628 Chipset
Intel® C627 Chipset
Intel® C626 Chipset
Intel® C625 Chipset
Weight:
170 g (6 oz)
Power Consumption:
For Intel® C628 Chipset:
17.61W : 1.36A at 12V , 0.39A at 3.3V
Holder:
Metal Bracket: Full Height and Low Height
Operating Humidity:
0%
–90%, non-condensing



Html Pages

1  2  3 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn