công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PE316ISLBEL Datasheet(PDF) 3 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE316ISLBEL
Nội dung chi tiết  PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
tải về  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

  PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 1Page - Silicom Ltd. PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 2Page - Silicom Ltd. PE316ISLBEL bảng dữ liệu HTML 3Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
3
Operating Temperature:
0°C
– 45°C (32°F – 113°F)
Air flow requirement for this adapter is 200 LFM
Cooling
Heatsink With Integrated Fan.
(Stretch-Goal of Fanless Operation, which will require modeling)
Storage:
-40°C
–65°C (-40°F–149°F)
Regulation
Card shall meet CE, FCC Class B, ROHS requirements.
Operating Systems Support:
Operating system support:
Linux
Order Information
P/N
Description
Notes
PE316ISLBLL
PCIe Crypto / Compression LBG Server Adapter
Based on Intel® C628 Chipset
Gen 3.0 x16
PE316ISLBTL
PCIe Crypto / Compression LBG Server Adapter
Based on Intel® C627 Chipset
Gen 3.0 x16
PE316ISLBEL
PCIe Crypto / Compression LBG Server Adapter
Based on Intel® C625 Chipset,
Gen 3.0 x16
PE316ISLBML
PCIe Crypto / Compression LBG Server Adapter
Based on Intel® C626 Chipset,
Gen 3.0 x16
Model P/N -LP
1V4



Html Pages

1  2  3 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn