công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE316IS2LBLL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE316IS2LBLL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Crypto / Compression LBG PCIe 3.0 Server Adapter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

PE316IS2LBLL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Silicom Ltd.

  PE316IS2LBLL Datasheet HTML 1Page - Silicom Ltd. PE316IS2LBLL Datasheet HTML 2Page - Silicom Ltd. PE316IS2LBLL Datasheet HTML 3Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
2
System Acceleration Throughput per a single controller:
INTEL® C628 CHIPSET/
INTEL® C627 CHIPSET
INTEL® C626 CHIPSET
INTEL® C625 CHIPSET
SSL/IPSec
100Gbps
40Gbps
20Gbps
Compression Deflate
100Gbps
40Gbps
20Gbps
Decompression Deflate
100Gbps
100Gbps
100Gbps
RSA Decrypt 1k-bit
550K Ops/sec
550K Ops/sec
550K Ops/sec
RSA Decrypt 2k-bit
100 Ops/Sec
40 Ops/Sec
20 Ops/Sec
TLS Handshakes ECDH_RSA2K
440K Ops/sec
TLS Handshakes EDHE+ECDSA 51K Ops/sec
SSL/IPSec + Compression +
PKE
Total 120 Gbps +
100K Ops/sec
Technical Specifications
General Technical Specifications:
Interface Standard:
PCI-Express Base Specification Revision 3.0 (8 GTs)
Board Size:
Low profile short add-
in card: 167.64 mm X 64.389mm (6.600”X 2.535”)
PCI Express Card Type:
X16 Lane
PCI Express Voltage
+12V +- 8% and external 3×2 connector
+3.3V AUX ± 9%
PCI Connector:
Gold Finger: X16
Controllers:
Intel® C628 Chipset
Intel® C627 Chipset
Intel® C626 Chipset
Intel® C625 Chipset
Holder:
Metal Bracket: Full Height and Low Height
Operating Humidity:
0%
–90%, non-condensing
Operating Temperature:
0°C
– 45°C (32°F – 113
F)
Air flow requirement for this adapter is 200 LFM
Cooling
Heatsink With Integrated Fan.
(Stretch-Goal of Fanless Operation, which will require modeling)
Storage:
-40°C
–65°C (-40°F–149°F)


Số phần tương tự - PE316IS2LBLL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE316ISLBEL SILICOM-PE316ISLBEL Datasheet
482Kb / 3P
   PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
PE316ISLBLL SILICOM-PE316ISLBLL Datasheet
482Kb / 3P
   PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
PE316ISLBML SILICOM-PE316ISLBML Datasheet
482Kb / 3P
   PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
PE316ISLBTL SILICOM-PE316ISLBTL Datasheet
482Kb / 3P
   PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
More results

Mô tả tương tự - PE316IS2LBLL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE316ISLBEL SILICOM-PE316ISLBEL Datasheet
482Kb / 3P
   PCIe 3.0 Crypto / Compression LBG Server Adapter
PE3ISLBTL SILICOM-PE3ISLBTL Datasheet
647Kb / 3P
   PCIe 3.0, x8 Crypto / Compression LBG Server Adapter
logo
Advantech Co., Ltd.
PCIE-3031 ADVANTECH-PCIE-3031 Datasheet
508Kb / 1P
   PCIe 3.0, x16 Crypto/ Compression Intel C627 Server Adapter
6-Nov-2020
PCIE-3030 ADVANTECH-PCIE-3030 Datasheet
534Kb / 1P
   PCIe 3.0, x8 Crypto/ Compression Intel C625 & C626 Server Adapter
6-Nov-2020
logo
Silicom Ltd.
M20E3ISLB SILICOM-M20E3ISLB Datasheet
491Kb / 4P
   Compression LBG U.2 Server Module
logo
Solarflare Communicatio...
SFN7002F SOLARFLARE-SFN7002F Datasheet
119Kb / 2P
   Flareon SFN7002F Dual-Port 10GbE PCIe 3.0 Server I/O Adapter
SFN7042Q SOLARFLARE-SFN7042Q Datasheet
119Kb / 2P
   Flareon SFN7042Q Dual-Port 40GbE QSFP PCIe 3.0 Server I/O Adapter
SFN7022F SOLARFLARE-SFN7022F Datasheet
121Kb / 2P
   Flareon Ultra SFN7022F Dual-Port 10GbE PCIe 3.0 Server I/O Adapter
SFN7122F SOLARFLARE-SFN7122F Datasheet
121Kb / 2P
   Flareon Ultra SFN7122F Dual-Port 10GbE PCIe 3.0 Server I/O Adapter
SFN7142Q SOLARFLARE-SFN7142Q Datasheet
120Kb / 2P
   Flareon Ultra SFN7142Q Dual-Port 40GbE QSFP PCIe 3.0 Server I/O Adapter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com