công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PE310G4SPI9LA Datasheet(PDF) 7 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE310G4SPI9LA
Nội dung chi tiết  Quad Port Fiber 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
tải về  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

  PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 1Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 2Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 3Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 4Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 5Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 6Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 7Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 8Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
7
By 1kHz
CE IEC 6100-4-11:1994
Voltage Dips and Short Interruptions
V reduc >95%, 30% >95% Duration 0.5per, 25per, 250per
MTBF*:
36 years
* According to Telcordia SR-332 Issue 2. Environmental condition
– GB (Ground, Fixed, and
Controlled). Ambient temperature 40°C
LEDs
LEDs:
(2) LEDs per port
Upper LED : Link Speed:
Turns on Blue 10G Link.
Turns on Yellow 1G Link
Lower LED: Link/Act :
Turns on link (Green),
Blinks on activity (Green)
LEDs location:
LEDs are located on the PCB, visible via holes in the metal bracket. Each Green Link/Act and
LED and Yellow/ Blue Link Speed LED is located above its own SFP connector port by light
pipes.
Connectors:
(4) SFP+ cage
Order Information
P/N
Description
Notes
PE310G4SPi9LA-XR
Quad Port SFP+ 10 Gigabit Ethernet PCI Express
Server Adapter
X8 Gen3 , Low Profile, Based on Intel
82599ES,
Support Direct Attached Copper cable, Support
Silicom SFP+ approved transceiver. RoHS
compliant
PE310G4SPi9LA-SR
Quad Port Fiber (SR) 10 Gigabit Ethernet PCI
Express Server Adapter
X8 Gen3, Based on Intel 82599ES, Low-profile,
on board support for Fiber SR, RoHS compliant
PE310G4SPi9LA-LR
Quad Port Fiber (LR) 10 Gigabit Ethernet PCI
Express Server Adapter
X8 Gen3, Based on Intel 82599ES, Low-profile,
on board support for Fiber LR, RoHS compliant
PE310G4SPi9LA-A-XR
Quad Port SFP+ 10 Gigabit Ethernet PCI Express
X8 Gen3 , Low Profile, Based on Intel
82599ES,



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn