công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

PE310G4SPI9LA Datasheet(PDF) 6 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE310G4SPI9LA
Nội dung chi tiết  Quad Port Fiber 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
tải về  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

  PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 1Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 2Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 3Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 4Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 5Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 6Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 7Page - Silicom Ltd. PE310G4SPI9LA bảng dữ liệu HTML 8Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
6
PCI Connector:
X8 Lane
Controller:
2 X Intel 82599ES
Holder:
Metal Bracket
Weight:
170gr
Power Consumption (SR):
18W, 1.5A at 12V: Typical all ports operate at 10Gb/s,
17.64W, 1.47A at 12V: Typical No link at all ports
Power Consumption (LR):
18.12W, 1.51A at 12V: Typical all ports operate at 10Gb/s, 17.64W, 1.47A at 12V: Typical No
link at all ports
Operating Temperature:
0°C
– 45°C (32°F – 113°F)
Air Flow Requirements:
200 ft./min
Storage:
-40°C
–65°C (-40°F–149°F)
EMC Certifications:
FCC Part 15, Subpart B Class A
Conducted Emissions
Radiated Emissions
CE EN 55022: 1998 Class A Amendments A1: 2000; A2: 2003
Conducted Emissions
Radiated Emissions
CE EN 55024: 1998 Amendments A1: 2000; A2: 2003
Immunity for ITE Amendment A1: 2001
CE EN 61000-3-2 2000, Class A
Harmonic Current Emissions
CE EN 61000 3-3 1995, Amendment A1: 2001
Voltage Fluctuations and Flicker
CE IEC 6100-4-2: 1995
ESD Air Discharge 8kV. Contact Discharge 4kV.
CE IEC 6100-4-3:1995
Radiated Immunity (80-1000Mhz), 3V/m 80% A.M. by 1kHz
CE IEC 6100-4-4:1995
EFT/B: Immunity to electrical fast transients 1kV Power
Leads, 0.5Kv Signals Leads
CE IEC 6100-4-5:1995
Immunity to conductive surges COM Mode; 2kV,
Dif. Mode 1kV
CE IEC 6100-4-6:1996
Conducted immunity (0.15-80 MHz) 3VRMS 80% A.M.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn