công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE310G4I40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Silicom Ltd.

tên linh kiện PE310G4I40
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Port Copper 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILICOM [Silicom Ltd.]
Trang chủ  https://www.silicom-usa.com/
Logo SILICOM - Silicom Ltd.

PE310G4I40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Silicom Ltd.

  PE310G4I40 Datasheet HTML 1Page - Silicom Ltd. PE310G4I40 Datasheet HTML 2Page - Silicom Ltd. PE310G4I40 Datasheet HTML 3Page - Silicom Ltd. PE310G4I40 Datasheet HTML 4Page - Silicom Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
Page
3
Board Size:
Standard height half-length add-
in card 167.65mm X 111.15mm (6.6”X 4.376”)
PCI Express Card Type:
X8 Lane
PCI Express Voltage:
+12V +- 8%
PCI Connector:
Gold Finger: X8 Lane
Controller:
Intel x540
Holder:
Metal Bracket
I/O:
RJ45
Operating Humidity:
0%
–90%, non-condensing
Operating Temperature:
0°C
– 45°C (32°F – 113°F)
Storage:
-40°C
–65°C (-40°F–149°F)
EMC Certifications:
FCC 47CFR Part 15:2011, Subpart B Class B
Conducted emissions
Radiated emissions
CE EN 55022: 1998 Class A Amendments A1: 2000; A2: 2003
Conducted Emissions
Radiated Emissions
CE EN 55024: 1998 Amendements A1: 2000; A2: 2003
Immunity for ITE Amendment A1: 2001
CE EN 61000-3-2 2000, Class A
Harmonic Current Emissions
CE EN 61000 3-3 1995, Amendement A1: 2001
Voltage Fluctuations and Flicker
CE IEC 6100-4-2: 1995
ESD Air Discharge 8kV. Contact Discharge 4kV.
CE IEC 6100-4-3:1995
Radiated Immunity (80-1000Mhz), 3V/m 80% A.M. by 1kHz
CE IEC 6100-4-4:1995
EFT/B: Immunity to electrical fast transients 1kV Power
Leads, 0.5Kv Signals Leads
CE IEC 6100-4-5:1995
Immunity to conductive surges COM Mode; 2kV,
Dif. Mode 1kV
CE IEC 6100-4-6:1996
Conducted immunity (0.15-80 MHz) 3VRMS 80% A.M.


Số phần tương tự - PE310G4I40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE310G4I71L SILICOM-PE310G4I71L Datasheet
330Kb / 7P
   Quad Port Fiber SFP 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE310G4I71L-LRD SILICOM-PE310G4I71L-LRD Datasheet
330Kb / 7P
   Quad Port Fiber SFP 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE310G4I71L-SRD SILICOM-PE310G4I71L-SRD Datasheet
330Kb / 7P
   Quad Port Fiber SFP 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE310G4I71L-XR SILICOM-PE310G4I71L-XR Datasheet
330Kb / 7P
   Quad Port Fiber SFP 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE310G4I71LB-LRD SILICOM-PE310G4I71LB-LRD Datasheet
330Kb / 7P
   Quad Port Fiber SFP 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
More results

Mô tả tương tự - PE310G4I40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicom Ltd.
PE2G4I35 SILICOM-PE2G4I35 Datasheet
428Kb / 5P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G4I80L SILICOM-PE2G4I80L Datasheet
428Kb / 5P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G4B19L SILICOM-PE2G4B19L Datasheet
448Kb / 5P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE2G4BPI80 SILICOM-PE2G4BPI80 Datasheet
723Kb / 6P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter
PE2G4I80 SILICOM-PE2G4I80 Datasheet
431Kb / 5P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Network Server Adapter
PE2G4BPI35A SILICOM-PE2G4BPI35A Datasheet
843Kb / 7P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter
PE2G4BPI35LA SILICOM-PE2G4BPI35LA Datasheet
772Kb / 7P
   Quad Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter
PE310G4DBIR SILICOM-PE310G4DBIR Datasheet
794Kb / 12P
   Quad Port Copper 10 Gigabit Ethernet PCI Express Content Director Server Adapter
PE310G2I50 SILICOM-PE310G2I50 Datasheet
473Kb / 4P
   Dual Port Copper 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
PE210G1I40 SILICOM-PE210G1I40 Datasheet
330Kb / 4P
   Single Port Copper 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com